전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LWY8SG-V1AA-3K6L 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
LWY8SG-V1AA-3K6L 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
2 / 22 page 2014-10-16 2 Version 2.1 LW Y8SG Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 20 mA I V [mcd] LW Y8SG-V1AA-3K6L 710 ... 1400 Q65110A7980 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that only one group AA, V1, V2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LW Y8SG-V1AA-3K6L means that only one forward voltage group 4,5,6 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AA, V1, V2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LW Y8SG-V1AA-3K6L bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5,6 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. |
유사한 부품 번호 - LWY8SG-V1AA-3K6L |
|
유사한 설명 - LWY8SG-V1AA-3K6L |