전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LYM676-Q2T1-26 데이터시트(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
LYM676-Q2T1-26 데이터시트(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
5 / 20 page Version 1.2 LY M676 2014-10-31 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 19 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19 Group Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Flux 7) page 19 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstrom 7) Seite 19 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] Q2 90 112 300 R1 112 140 380 R2 140 180 480 S1 180 224 610 S2 224 280 760 T1 280 355 950 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group yellow Gruppe (min.) λ dom [nm] (max.) λ dom [nm] 2 580 583 3 583 586 4 586 589 5 589 592 6 592 595 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |
유사한 부품 번호 - LYM676-Q2T1-26 |
|
유사한 설명 - LYM676-Q2T1-26 |