전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
HCPL-061N 데이터시트(PDF) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
HCPL-061N 데이터시트(HTML) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
10 / 15 page 6 − 136 HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N ENABLE (IF USED) GND BUS (BACK) V BUS (FRONT) CC N.C. N.C. N.C. N.C. OUTPUT 1 OUTPUT 2 ENABLE (IF USED) 0.1µF 0.1µF 10 mm MAX. (SEE NOTE 16) 図18.推奨プリント板取り付け図 0.01 µF 350 Ω 74LS04 OR ANY TOTEM-POLE OUTPUT LOGIC GATE VO VCC+ 8 7 6 1 3 SHIELD 5 2 4 HCPL-261A/261N GND GND2 357 Ω (MAX.) VCC 357 Ω (MAX.) * * GND1 アプリケーション情報 HCPL-261A/261N の CMR について 図 19 に、高 CMR を得るための推奨駆動回路(HCPL-261A/N 用)を示します。この回路には、2つの特長があります。 1. イネーブルピンが VCC につながっています。 2.1本ではなく2本の抵抗でLED電流を決めています。こ れで、同相雑音による LED 電流の変動を少なく出来ま す。 イネーブルピン(PIN7)が、オープンのままでは、同相雑音が このピンに結合して CMR 不良を起こす可能性があります。 この不良は、LED が " オン " で出力が " ロー " の時に、発生し ます。この状態で、PIN7 への同相雑音により、0.8V 以上の 電圧が出力に誘起される事がこの不良です。イネーブルピン を、VCC、あるいはロジックのハイレベルに接続することで、 最高の CMR を実現出来ます。この方法は、イネーブルピン のある1チャンネルタイプ(261A/261N/061A/061N)にのみ 有効です。 第2の特長について説明します。同相雑音は、LED の両端か ら出力側への容量性結合を介して伝わります。これにより、 LED 電流が変動します。有害なのは、LED がオンの時には LED 電流の減少で、LED がオフの時には LED 電流の増加で す。図 20 の等価回路で、LED 両端と出力側グラウンド間に 存在する寄生容量を示します。表1は、同相雑音のLED電流 への影響をまとめたものです。 LED が ON と OFF では有害となる LED 電流の変動の方向が 違い、dVCM/dVt の符号で ILP とILN の符号も違いますので、高 い CMR を実現するためには ILP とILN をバランスさせる事が 必要となります。 GND BUS (BACK) V BUS (FRONT) CC OUTPUT 1 OUTPUT 2 0.1µF 10 mm MAX. (SEE NOTE 16) * 高い CMR は、1 ピンと 4 ピンをグランド 1 に接続することによって得られます。 図19.推奨駆動回路(261A/261N) DUAL CHANNEL PRODUCTS SINGLE CHANNEL PRODUCTS 6章118-160(PDF用) 01.5.24, 4:26 PM Page 136 Adobe PageMaker 6.0J/PPC |
유사한 부품 번호 - HCPL-061N |
|
유사한 설명 - HCPL-061N |
|
|
링크 URL |
개인정보취급방침 |
ALLDATASHEET.CO.KR |
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |