전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

7498210003 데이터시트(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 7498210003
상세설명  LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7498210003 데이터시트(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7498210003 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7498210003 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7498210003 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Kunde / customer :
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
B Lötpad / soldering spec. :
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-18
-14
-12
-10
-40
-37
-35
-32
-30
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 2250Vdc 1min.
Geeignet für 10/100Base-TX gemäß IEEE 802.3af /
Gehäuse / housing
LED
n/a
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
...............................................
JaB
2015-11-04
Geprüft / checked
Name
Datum / date
Crosstalk
Auto MDIX fähig / Auto MDIX capable
UEW/Y 180°C
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +85°C
Compliant with IEEE 802.3af for 10/100Base-TX-Applications
1-60MHz
60-100MHz
100% tin w. nickel underpalting
30µ"gold plating on contact area
CT
E Testbedingungen / test conditions :
Kunde / customer
Würth Elektronik
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Revision 01
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Änderung / modification
..................................................
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
..................................................................................
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2015-11-04
min.
7498210003
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
µH
350
Artikelnummer / part number :
LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
C Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Shield
50µ" nickel
over 0.01" cooper alloy
Kontaktmaterial/ contact plating:
100kHz / 100mV
max.
dB
30-60MHz @ 100Ω
3%
Thermoplastic UL94V-0
Luftfeuchtigkeit / humidity:
60-80MHz @ 100Ω
Insertion Loss
G Eigenschaften / general specifications :
dB
min.
OCL
TR
1-30MHz @ 100Ω
Testbedingungen /
test conditions
1-100MHz
IL
-1,0
Return Loss
80-100MHz @ 100Ω
RL
dB
min.
1-30MHz
30-60MHz
Common Mode
Rejection
60-100MHz
CMR
dB
min.
SEITE 1 VON 3


유사한 부품 번호 - 7498210003

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7498210002 WURTH-7498210002 Datasheet
334Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
More results

유사한 설명 - 7498210003

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7499210001A WURTH-7499210001A Datasheet
230Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7498210220A WURTH-7498210220A Datasheet
385Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499211121A WURTH-7499211121A Datasheet
210Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499211125 WURTH-7499211125 Datasheet
298Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7498210002 WURTH-7498210002 Datasheet
334Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499210124A WURTH-7499210124A Datasheet
235Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499210123A WURTH-7499210123A Datasheet
324Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499211122A WURTH-7499211122A Datasheet
212Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499210121A WURTH-7499210121A Datasheet
232Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499211002A WURTH-7499211002A Datasheet
237Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
More results


Html Pages

1 2 3


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com