전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TLP628-2 데이터시트(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP628-2 데이터시트(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
4 / 8 page TLP628,TLP628 −2,TLP628−4 2002-09-25 4 Switching Characteristics (Ta = 25°C) Characteristic Symbol Test Condition Min. Typ. Max. Unit Rise time tr ― 2 ― Fall time tf ― 3 ― Turn -on time ton ― 3 ― Turn -off time toff VCC = 10 V, IC = 2 mA ARL = 100Ω ― 3 ― µs Turn -on time tON ― 3 ― Storage time ts ― 40 ― Turn -off time tOFF RL = 1.9 kΩ (Fig.1) VCC = 5 V, IF = 16 mA ― 90 ― µs Fig. 1 Switching time test circuit IF RL VCC VCE VCE tON IF tOFF VCC 4.5V 0.5V tS |
유사한 부품 번호 - TLP628-2 |
|
유사한 설명 - TLP628-2 |