전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT46R64 데이터시트(PDF) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT46R64
상세설명  52/100-pin LQFP
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R64 데이터시트(HTML) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R64_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
34
2014-06-06
指令集摘要
助记符
说明
指令周期
影响标志位
算术运算
ADD
A,[m]
ACC 与数据存储器相加,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
ADDM
A,[m]
ACC 与数据存储器相加,结果放入数据存储器
1
(1)
Z,C,AC,OV
ADD
A,x
ACC 与立即数相加,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
ADC
A,[m]
ACC 与数据存储器、进位标志相加,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
ADCM
A,[m]
ACC 与数据存储器、进位标志相加,结果放入数据存储器
1
(1)
Z,C,AC,OV
SUB
A,x
ACC 与立即数相减,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
SUB
A,[m]
ACC 与数据存储器相减,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
SUBM
A,[m]
ACC 与数据存储器相减,结果放入数据存储器
1
(1)
Z,C,AC,OV
SBC
A,[m]
ACC 与数据存储器、进位标志相减,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
SBCM
A,[m]
ACC 与数据存储器、进位标志相减,结果放入数据存储器
1
(1)
Z,C,AC,OV
DAA
[m]
将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数,并将结果放
入数据存储器
1
(1)
C
逻辑运算
AND
A,[m]
ACC 与数据存储器做“与”运算,结果放入 ACC
1
Z
OR
A,[m]
ACC 与数据存储器做“或”运算,结果放入 ACC
1
Z
XOR
A,[m]
ACC 与数据存储器做“异或”运算,结果放入 ACC
1
Z
ANDM
A,[m]
ACC 与数据存储器做“与”运算,结果放入数据存储器
1
(1)
Z
ORM
A,[m]
ACC 与数据存储器做“或”运算,结果放入数据存储器
1
(1)
Z
XORM
A,[m]
ACC 与数据存储器做“异或”运算,结果放入数据存储器
1
(1)
Z
AND
A,x
ACC 与立即数做“与”运算,结果放入 ACC
1
Z
OR
A,x
ACC 与立即数做“或”运算,结果放入 ACC
1
Z
XOR
A,x
ACC 与立即数做“异或”运算,结果放入 ACC
1
Z
CPL
[m]
对数据存储器取反,结果放入数据存储器
1
(1)
Z
CPLA
[m]
对数据存储器取反,结果放入 ACC
1
Z
递增和递减
INCA
[m]
递增数据存储器,结果放入 ACC
1
Z
INC
[m]
递增数据存储器,结果放入数据存储器
1
(1)
Z
DECA
[m]
递减数据存储器,结果放入 ACC
1
Z
DEC
[m]
递减数据存储器,结果放入数据存储器
1
(1)
Z
移位
RRA
[m]
数据存储器右移一位,结果放入 ACC
1
RR
[m]
数据存储器右移一位,结果放入数据存储器
1
(1)
RRCA
[m]
带进位将数据存储器右移一位,结果放入 ACC
1
C
RRC
[m]
带进位将数据存储器右移一位,结果放入数据存储器
1
(1)
C
RLA
[m]
数据存储器左移一位,结果放入 ACC
1
RL
[m]
数据存储器左移一位,结果放入数据存储器
1
(1)
RLCA
[m]
带进位将数据存储器左移一位,结果放入 ACC
1
C
RLC
[m]
带进位将数据存储器左移一位,结果放入数据存储器
1
(1)
C
数据传送
MOV
A,[m]
将数据存储器送至 ACC
1
MOV
[m],A
将 ACC 送至数据存储器
1
(1)
MOV
A,x
将立即数送至 ACC
1
位运算
CLR
[m].i
清除数据存储器的位
1
(1)
SET
[m].i
置位数据存储器的位
1
(1)


유사한 부품 번호 - HT46R64_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_11 Datasheet
320Kb / 46P
   A/D with LCD Type 8-Bit MCU
More results

유사한 설명 - HT46R64_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
   52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
Renesas Technology Corp
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com