전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT46RU66 데이터시트(PDF) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT46RU66
상세설명  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU66 데이터시트(HTML) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU66_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
Rev. 1.40
10
2014-06-06
程序存储器
模式
程序计数器
*13
*12
*11
*10
*9
*8
*7
*6
*5
*4
*3
*2
*1
*0
初始化复位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
外部中断 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
外部中断 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
定时/计数器 0 溢出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
定时/计数器 1 溢出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
UART 中断
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
多功能中断
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
条件跳转
PC+2(包括当前 bank)
装载 PCL
*13
*12
*11
*10
*9
*8
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
跳转,子程序调用
BP.5
#12
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
#0
子程序返回(RET、
RETI)
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
程序计数器
注: *13 ~ *0 :程序计数器位
S13~ S0 :堆栈寄存器位
#13 ~ #0 :指令代码位
@7 ~ @0 :PCL 位
程序存储器
程序存储器用来存放要执行的指令代码,以及一些数据、
表格和中断入口。程序存储器有 16384×16 位,程序存储器空
间可以用程序计数器或表格指针进行寻址。程序存储器空间被
分为两个 Bank,Bank0 和 Bank1。每个 Bank 空间容量为
8192×16,可通过 Bank 指针 BP.5 选择。当 BP=000XXXXXB
时,选择 Bank0;当 BP=001XXXXXB 时,选择 Bank1。指令
JMP 和 CALL 只包含 13 位地址,其跳转范围为一个 bank(即
8K)
。当执行 JMP 或 CALL 指令,必须设置 Bank 指针 BP.5,
以确保程序正确执行。若从中断或子程序返回时,14 位 PC 将
从堆栈弹出,所以在执行 RET 或 RETI 指令时不需要改变 BP.5
值。
以下列出的程序存储器地址是系统专为特殊用途而保留
的:
· 地址 000H
该地址为程序初始化保留。系统复位后,程序总是从 000H
开始执行。
· 地址 004H
该地址为外部中断 0 服务程序保留。当 INT0 引脚有触发信
号输入,如果中断允许且堆栈未满,则程序会跳转到 004H 地址开始执行。
· 地址 008H
该地址为外部中断 1 服务程序保留。当 INT1引脚有触发信号输入,如果中断允许且堆栈未满,
则程序会跳转到 008H 地址开始执行。
· 地址 00CH
该地址为定时/计数器 0 中断服务程序保留。当定时/计数器 0 溢出,如果中断允许且堆栈未满,
则程序会跳转到 00CH 地址开始执行。
· 地址 010H
该地址为定时/计数器 1 中断服务程序保留。当定时/计数器 1 溢出,如果中断允许且堆栈未满,
Device initialization program
External interrupt 0 subroutine
Timer/event counter 0 interrupt subroutine
Program
Memory
External interrupt 1 subroutine
Time Base Interrupt
RTC Interrupt
Timer/event counter 1 interrupt subroutine
000H
004H
008H
014H
018H
00CH
010H
Look-up table (256 words)
1FFFH
Note: n ranges from 0 to 1F
Look-up table (256 words)
n00H
nFFH
16 bits
1F00H


유사한 부품 번호 - HT46RU66_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU66 HOLTEK-HT46RU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com