전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT46RU66 데이터시트(PDF) 38 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT46RU66
상세설명  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU66 데이터시트(HTML) 38 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU66_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
Rev. 1.40
38
2014-06-06
注:V
OPR 是在系统时钟为 4MHz
时,使得芯片正常运行的电压值
5.5V
3.0V
2.2V
0.9V
VDD
VOPR
VLVR
5.5V
低电压复位/检测功能
系统具有低电压检测(LVD)和低电压复位(LVR)功能,可由配置选项
设置为打开或关闭。如果选择 LVD 功能,用户可以通过 RTCC.3 来打开/
关闭低电压检测,通过 RTCC.5 来读取低电压检测的状态。否则,低电压
检测无效。
LVR 与外部复位信号有相同的功能,都会使芯片复位。在 HALT 状
态下,但是 LVR 是没有作用的。
为了监控器件的工作电压,HT46xU66 提供低电压复位功能。如果器
件的工作电压在 0.9V~V
LVR 之间,例如电池电压的变化,那么 LVR 会
自动使器件产生内部复位。
LVR 功能说明如下:
·
低电压(0.9V~V
LVR)的状态必须持续 1ms 以上。如果低电压的状态
没有持续 1ms 以上,那么 LVR 会忽视它而不去执行复位功能。
·
LVR 通过与外部 RES信号的“或”的功能来执行系统复位。
VDD 与 VLVR 之间的关系如下所示:
VDD
5.5V
VLVR
0.9V
0V
Reset Signal
Reset
*1
*2
Normal Operation
Reset
LVR Detect Voltage
低电压复位
注:*1:要保证系统振荡器起振并稳定运行,在系统进入正常运行以前,SST 提供额外的 1024 个系统时钟周期
的延迟。
*2:因为低电压状态必须保持 1ms 以上,因此进入复位模式就要有 1ms 的延迟。
RTCC 寄存器的定义如下表:
标号
功能
0~2
RT0~RT2
通过控制 8 选 1 多路器输入来选择实时钟预置寄存
器的分频输出比例
3
LVDC*
低电压检测打开/关闭(1/0)
4
QOSC
32768Hz 晶振快速起振
0/1:快速/慢速
5
LVDO
低电压检测输出(1/0),1:检测到低电压,只读
6,7
未定义,读出为 0
RTCC(09H)寄存器
注:“*”一旦 LVD 功能使能,参考发生器应使能,佛则参考产生器由 LVR ROM 代码选项控制。LVR 和 LVD 选项
与 LVDC 的关系如上表所示。


유사한 부품 번호 - HT46RU66_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU66 HOLTEK-HT46RU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com