전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT56R66 데이터시트(PDF) 51 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT56R66
상세설명  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 데이터시트(HTML) 51 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 54Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 55Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
51
2014-04-04
收到时,将开始计数,直到外部定时器引脚变为高。此时使能位自动复位为 0,并且定时/计数器将
停止计数。如果上升沿选择位为高,一旦在外部定时器引脚接收到由一个从低到高的脉冲,定时/
计数器将开始计数。当外部定时器引脚变为原始的低电平时定时/计数器将停止计数。同上,这个使
能位将自动复位为 0,并且这个定时/计数器将停止计数。重要的是注意在脉宽测量模式下,当外部
控制信号在外部定时器引脚转变为原始信号时,使能位自动复位为 0,而不像在其它两种模式下的
使能位只能通过程序控制复位为 0。
在这种工作模式下,定时/计数器中的计数值可被程序读取,并由此得到外部定时/计数器引脚
接收到的脉冲的长度。当使能位复位后,任何在外部定时/计数器引脚的进一步的电平转化将被忽略。
直到使能位再次被程序置为高,定时/计数器才又开始脉冲宽度的测量。通过这种方法,就可以更容
易地测量信号的窄脉冲。
应该注意的是在这种模式下,定时/计数器被外部定时器引脚上的逻辑变换控制而不是逻辑电平
控制。当定时/计数器计数溢出,一个中断信号发生并且定时/计数器将重装初值并继续计数。通过
在中断控制寄存器的定时/计数器的中断使能位复位为 0,中断将关闭。
作为外部定时器共用的 I/O 引脚,来确保外部定时器引脚定义为脉宽测量模式。首先确保这个
在定时控制寄存器为脉宽测量模式,其次确保控制寄存器端口定义为输入口模式。
事件计数模式时序图
脉冲宽度测量模式时序图
可编程分频器-PFD
PFD(Programmable Frequency Divider)提供了一个可编程分频器,适用于需要精确频率的场
合。
PFD 输出引脚与 I/O 引脚 PA3 共用。这个功能通过配置选项来选择,如果不选择该功能,则这
个引脚就是作为正常的输入/输出引脚使用。
通过配置选项选择,PFD 的时钟源可以是两个定时器中的任一个。载入合适的值到计数器和定
时器预分频器(Prescaler),可以产生需要的时钟源分频比例,由此来控制输出的频率。系统时钟被预
分频器分频后的时钟源,进入定时器计时,定时器从预置寄存器的值开始往上计数,直到计数值满
而产生溢出信号,导致 PFD 输出改变状态。定时器将自动地重新载入预置寄存器的值,并继续向上
计数。
要使 PFD 正确运作,必须将 PA 控制寄存器 PAC 的第 3 位设置为输出。如果把它设置为输入,
则 PFD 输出将不会动作,该引脚仍是作为正常的输入引脚使用。只有把 PA3 位置“1”,PFD 输出
引脚才会有输出。这个输出数据位被用作 PFD 输出的开/关控制。注意,如果 PA3 输出数据位被清
为“0”,PFD 输出将为低电平。
假如系统时钟使用晶体振荡器,使用这种方法可以产生非常精确的频率值。
控制寄存器中的 TnPSC0~TnPSC2 位用来控制定时/计数器的时钟源的分频。定时/计数器的溢出
信号用来产生 PFD 的驱动信号和定时中断。


유사한 부품 번호 - HT56R66_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

유사한 설명 - HT56R66_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com