전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT56R67 데이터시트(PDF) 97 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT56R67
상세설명  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R67 데이터시트(HTML) 97 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R67_14 Datasheet HTML 93Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 94Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 95Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 96Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 97Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 98Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 99Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 100Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 101Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 129 page
background image
HT56R67/HT56R668/HT56C668/HT56R678/HT56C678/HT56R688
Rev. 1.70
2014-04-04
97
外部 RC 振荡器
正确选择配置选项后,使用外部 RC 振荡器电路,需要在 OSC1 和 VDD 之间连接一个阻值在
47kΩ 到 1.5MΩ 之间的电阻,OSC1 与 VSS 之间连接一个 470pF 电容。虽然此振荡器配置成本较低,
但振荡频率会因 VDD、温度和芯片本身的制程而发生变化,因此不适合用于做计时严格或需要精确
振荡器频率的场合。对于外部电阻 R
OSC 的阻值,
请参考附录章节中典型 RC 振荡器对温度以及对 V
DD
特性图。
RC 振荡器
应注意的是系统频率由内部电容和外部电阻 R
OSC 共同决定,图中显示的外部电容并不会影响振
荡器的频率值。当应用电路用到开漏输出脚 OSC2 时,附加的外部电容可增强振荡器的稳定性。内
部振荡器电路包含了滤波电路去减少振荡器引脚上噪声引起误动作的可能性。
内部 32K_INT 振荡器
当单片机进入暂停模式时,正常情况下会关闭内部时钟,以停止单片机的运行并达到省电的目
的。但是,在很多应用场合中,单片机可能需要保持某些内部功能的运作,如暂停模式下仍需要保
持定时器功能。在这种情况下,单片机使用 32K_INT 振荡器。这种单片机有一个完全集成的能自由
运作的 32K_INT 振荡器,它在 5V 电压下运行的典型周期值为 31.2μs 并且不需要有外部元件。可通
过配置选项设置。当单片机进入暂停模式时,系统时钟将停止运行,但 32K_INT 振荡器仍可以继续
运行以保证某些内部功能的继续运作。
内部 32K_INT 振荡器
外部 32768Hz 振荡器
单片机还具有与内部 32K_INT 振荡器相似功能的外部 32768Hz 振荡器,也是用来在单片机处
于暂停模式时保证单片机的部分功能能够正常运行。即使单片机处于暂停模式下,此振荡器也一直
处于工作状态。时钟频率固定为 32768Hz,此时 OSC3 和 OSC4 引脚必须连接 32768Hz 晶体振荡器。
并不需要外部电阻和电容连接到 32768Hz 晶振以帮助起振。对于那些要求精确频率的场合中,可能
需要这些元件来对由制程产生的误差提供频率补偿。


유사한 부품 번호 - HT56R67_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_10 Datasheet
696Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_12 Datasheet
758Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
More results

유사한 설명 - HT56R67_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_14 Datasheet
4Mb / 123P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com