전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT56R67 데이터시트(PDF) 30 Page - Holtek Semiconductor Inc

부품명 HT56R67
상세설명  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
홈페이지  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R67 데이터시트(HTML) 30 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R67_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 129 page
background image
HT56R67/HT56R668/HT56C668/HT56R678/HT56C678/HT56R688
Rev. 1.70
2014-04-04
30
设为逻辑低。程序初始化期间,从输入/输出端口中读取或写入数据之前,必须先设定控制寄存器的
位以确定引脚为输入或输出。使用“SET [m].i”和“CLR [m].i”指令可以直接设定这些寄存器的某
一位。这种在程序中可以通过改变输入/输出端口控制寄存器中某一位而直接改变该端口输入/输出状
态的能力是此系列单片机非常有用的特性。
脉冲宽度调制寄存器
该系列单片机包括多个脉冲宽度调制器。每个 PWM 都具有自己独立的控制寄存器,为
PWM0L/PWM0H,PWM1L/PWM1H,PWM2L/PWM2H 和 PWM3L/PWM3H。这些成对的 12 位寄存
器定义相应的脉冲宽度调制器的脉宽调制周期占空比。这些寄存器对中都带有一个使能位。
A/D 转换寄存器 – ADRL, ADRH, ADCR, ACSR
该系列单片机包含一个多通道 12 位的 A/D 转换器。A/D 转换器的正确操作需要使用 2 个数据
寄存器和 2 个控制寄存器。当一个模数转换周期结束后,转换出的数字量将保存到高字节数据寄存
器 ADRH 和低字节数据寄存器 ADRL。A/D 的使能与除能,A/D 通道选择和 A/D 时钟频率由 ADCR
和 ACSR 决定。
串行接口寄存器
该系列单片机包括两个串行接口,SPI 和 I
2C 接口。SIMCTL0,SIMCTL1,SIMCTL2 和 SIMAR
是串行接口功能控制寄存器,SIMDR 是串行数据的数据寄存器。
PA 口唤醒功能寄存器 – PAWU
PA 口所有引脚均具有唤醒功能。当单片机处于暂停模式时,PA 口引脚在下降沿信号到来时,
具有唤醒功能。PA 口的唤醒功能通过这个寄存器来设置。
上拉电阻寄存器
– PAPU,PBPU,PCPU,PDPU
PA、PB、PC、PD 的所有引脚若做输入状态时,其内部可连接一个上拉电阻。可通过这些寄存
器来设置相应引脚连接内部上拉电阻。
寄存器
– CLKMOD
该单片机可工作于双时钟系统,由寄存器 CLKMOD 加以控制。该寄存器可设置的选项有:时
钟源,空闲模式使能和低频时钟的分频率。
LCD/LED 寄存器 – LCDCTRL,LEDCTRL,LCDOUT1,LCDOUT2
该单片机集成了完整的 LCD/LED 驱动功能,可以通过不同的驱动功能配置来控制多种外部 LCD
和 LED 面板。大部分的选项都是通过设置寄存器 LCDCTRL 和 LEDCTRL 来控制的。LCD 的一些
段驱动也可设置为 CMOS 输出。另外两个相关寄存器 LCDOUT1 和 LCDOUT2 也可用来选择所需功
能。
其他寄存器
– MISC
此寄存器用来控制两种功能。低 4 位用于看门狗时间的控制,高 4 位用于选择 PA0~PA3 的开漏
输出。


유사한 부품 번호 - HT56R67_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_10 Datasheet
696Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_12 Datasheet
758Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
More results

유사한 설명 - HT56R67_14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_14 Datasheet
4Mb / 123P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com