전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

HLMPCX08 데이터시트(Datasheet) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

부품명 HLMPCX08
상세내용  AlInGaP LED LAMP
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
홈페이지  http://www.home.agilent.com
Logo 

   
 6 page
background image
1−47
1
HLMP-Cx08/Cx25
推奨実装特性
本製品は、自動実装時の機械的ストレスに耐え得る様、設
計・製造されておりますが、御使用に際しては下記の推奨実
装条件をご参考に頂く他、本製品のリードフレームに加わる
カット・クリンチストレスを極力低減されるよう御配慮願い
ます。
1. 片面フェノール PCB が好ましく、両面 PCB 及びその他の
材質はリードフレームへのストレスが大きくなる原因と
なります。
2. 表面実装部品と接着材が、LED ランプと同じ PCB で使用
される場合、LED ランプの自動挿入実施前に、接着剤の
キュアを行ってください。
また、自動挿入実施後にキュアを行わなければならない
場合、キュア温度・時間は、120℃、60 秒を越えないよう
にしてください。
3. 半田条件
プリヒート:90℃、120 秒(PCB の裏)
半田   :250℃、3秒(シーティングプレーンより1.6
mm 下部)




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8 


데이터시트



관련 부품명

부품명상세내용Html View제조사
ELD-640-523-1Red AlInGaP/GaAs LED lamp 1 List of Unclassifed Manufacturers
MVL-5C4UYLT-1 3/4 5mm High Performance AlInGaP LED Lamps 1 2 Unity Opto Technology
MV7042SUPER BRIGHT T-1 3mm LED LAMP - WATER CLEAR 1 2 QT Optoelectronics
GL1PR135ø2mm Forming Type Colored Diffusion Compact LED Lamp for Backlight/Indicator 1 2 3 4 Sharp Electrionic Components
LT1465EDDot Matrix LED Unit for Outdoor Use Lamp Type 1 2 Sharp Electrionic Components
LU5350TWO-COLOR RED AND GREEN T1 LED LAMP 1 Siemens Semiconductor Group
MV8331SUPER BRIGHT T-1 3/4 5 mm LED LAMP - Water Clear 1 2 3 4 Fairchild Semiconductor
MV8W00SUPER BRIGHT T-1 ¾ 5mm LED LAMP - Water Clear 1 2 3 Fairchild Semiconductor
LC503NBG1-15QBlue Green 15 5mm LED lamp with water transparent lens 1 2 3 Marktech Corporate
MT208-5RLED LAMP ARRAYS 1 Marktech Corporate

링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl