전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

HLMPCX08 데이터시트(Datasheet) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

부품명 HLMPCX08
상세내용  AlInGaP LED LAMP
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
홈페이지  http://www.home.agilent.com
Logo 

   
 7 page
background image
1−48
■スルーホールタイプ LED ランプの推
奨実装条件
注 1)半田付け位置定義
 半田付け温度・時間の各製品の絶対最大定格を参照する際、
シーティングプレーン(本体)より 1.6mm 以上、離れるべき
半田付け位置は、
下図のように定義されます。
両面スルーホー
ル基板をご使用の際、
上記表にて△に該当する製品
(パッケー
ジ樹脂部分がシーティングプレーンとなるタイプ)
は、
スペー
サ等をご利用の上、過度の半田熱にご注意ください。
注 2)自動挿入機用 LED ランプ
HLMF-xxxx シリーズ 推奨実装条件
 本製品は、自動実装時の機械的ストレスに耐え得る様、設
計・製造されておりますが、ご使用に際しては下記の推奨実
装条件をご参考していただく他、
本製品のリードフレームに
加わるカット・クリンチストレスを極力低減されるようご配
慮願います。
1. 片面フェノール PCB が好ましく、両面 PCB 及びその他の
材質はリードフレームへのストレスが大きくなる原因とな
ります。
2. 表面実装部分と接着剤が、LED ランプと同じ PCB で使用
される場合、LED ランプの自動挿入実施前に、接着剤の
キュアを行ってください。また、自動挿入実施後にキュア
を行わなければならない場合、キュア温度・時間は、120
℃、60 秒を超えないようにしてください。
3. 半田条件
プリヒート:90℃、120 秒(PCB の裏)
半田:250℃、3秒(シーティングプレーンより1.6mm 下部)
注 3)半田付け性について
 片面基板で密着実装を行った場合には、
良好な半田付けが得
られないことがあります。その際には、アプリケーションノー
ト 1027J の“良好な半田付け接続の条件”をご参照ください。
注 4)自動噴流半田槽・手半田の推奨条件
 自動噴流半田槽装置をご使用される場合は、
以下の条件を
推奨しております。
プリヒート:100 ± 5℃、
(プリヒートゾーン出口での PCB 底面の温度)
半田槽温度:245℃以下
浸せき時間:1.5 ∼ 3 秒以内(1 槽目、2 槽目トータル)
 手半田修正作業の半田コテにつきましては以下を推奨して
おります。
コテ先温度:315℃以下
時間:1 ∼ 2 秒以内
■その他、オプトデバイスお取り扱い
に関する注意点について
1. 見た目のばらつき
 多ケタ表示の場合、
同じ明るさのランク製品を使用するこ
とにより、均一の明るさで表示することができますが、フィ
ルターを介して表示する場合、フィルターの透過率特性に
よって、見た目のバラツキが大きくなる場合があります。
フィルターの選択の際には、充分、ご注意ください。
2. 取り付け
 リードピンは、
パッケージ内のエポキシにより保持されて
います。
リードピンに力が加わった状態で半田等の熱を加え
ると、エポキシ樹脂の軟化によりリード線が動き内部ボン
ディングワイヤ切断の原因になります。
取り付けについては
リードピンに力が加わらないよう設計を行ってください。
た、
リードピンのプリフォーミングについては樹脂内部に力
が加わらないよう注意して取り扱ってください。
3. 洗浄について
 洗浄薬品、
およびデバイスのパッケージ材質の種類によって、
製品パッケージ表面がおかされる場合があります。縦型LEDラ
ンプにつきましては下記洗浄条件を推奨いたしております。
洗浄液 :エタノール、中性洗剤、イソプロパノール、水
温度
:50℃以下× 30 秒以内、もしくは 30℃以下× 3 分以内
*ナイロン系レンズの製品にはイソプロパノールはご使用にならない
で下さい。
また、代替フロン洗浄剤については、その種類によっては樹脂部に
対する影響が考えられるため、
貴社におかれまして充分に安全性を
ご確認の上、ご使用下さい。
4. 接着剤について
 シアノアクリレート系の接着剤はポリカーボネートと激し
く反応します。
 光学系(レンズ、フィルター等)にポリカーボネートが多
用されておりますので、
シアノアクリレート系接着剤はご使
用にならないで下さい。
5. InGaN LED ランプの静電気対策
 InGaN LEDランプは静電気・サージ電圧に対して敏感な素
子であり、その取り扱いに際してはリストバンド等の静電気
対策を行ってください。また、組立ライン等の作業区域内や
機器類には充分な静電気・サージ対策を行ってください。
細はアプリケーションガイド AG4857 をお読みください。
製品タイプ
縦型LEDランプ
ストレートリード密着実装対応
テーピングオプション
縦型LEDランプ
ストレートリードストッパ付
バラ品
縦型LEDランプ
ストレートリードストッパ無し
バラ品
縦型LEDランプ
フォームリードストッパ無し
テーピングオプション
手挿入
自動挿入
両面スルー
片面基板
ホール基板
○○○
×○○
×△○
○○○
○:可 ×:不可 △:条件付き可
注2)参照
注1)、注2)参照 注1)、注2)、注3)参照
注1)、注4)参照 注1)、注3)、注4)参照
注1)、注4)参照 注1)、注3)、注4)参照
注1)、注2)参照 注1)、注2)参照
半田付け位置
両面スルーホール基板
片面基板
洗浄剤:
フロン代替洗浄剤
縦型 LED ランプ
AK-225AES
クリンスルー 750H
パインアルファー ST-100S
スルーホールタイプ LED ランプ製品取扱注意事項




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8 


데이터시트



관련 부품명

부품명상세내용Html View제조사
ELD-640-523-1Red AlInGaP/GaAs LED lamp 1 List of Unclassifed Manufacturers
MVL-5C4UYLT-1 3/4 5mm High Performance AlInGaP LED Lamps 1 2 Unity Opto Technology
MV7042SUPER BRIGHT T-1 3mm LED LAMP - WATER CLEAR 1 2 QT Optoelectronics
GL1PR135ø2mm Forming Type Colored Diffusion Compact LED Lamp for Backlight/Indicator 1 2 3 4 Sharp Electrionic Components
LT1465EDDot Matrix LED Unit for Outdoor Use Lamp Type 1 2 Sharp Electrionic Components
LU5350TWO-COLOR RED AND GREEN T1 LED LAMP 1 Siemens Semiconductor Group
MV8331SUPER BRIGHT T-1 3/4 5 mm LED LAMP - Water Clear 1 2 3 4 Fairchild Semiconductor
MV8W00SUPER BRIGHT T-1 ¾ 5mm LED LAMP - Water Clear 1 2 3 Fairchild Semiconductor
LC503NBG1-15QBlue Green 15 5mm LED lamp with water transparent lens 1 2 3 Marktech Corporate
MT208-5RLED LAMP ARRAYS 1 Marktech Corporate

링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl