전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LA7567BM 데이터시트(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device

부품명 LA7567BM
상세설명  LA7567B, LA7567BM
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA7567BM 데이터시트(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA7567BM Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA7567BM Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA7567BM Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA7567BM Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA7567BM Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LA7567BM Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LA7567BM Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LA7567BM Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LA7567BM Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
LA7567B, 7567BM
No.5765-11/15
前ページから続く。
端子
番号
端 子 名
等 価 回 路 図
端 子 説 明
10
コンポジット
ビデオ出力
SIFキャリアを含んだビデオの出力端子。
充分なドライブ能力を得るために、10ピ
ン-GND間に抵抗を付けること。
R≧300Ω
11
12
VCO tank
ビデオ検波のためのVCO tank回路。
タンク回路は、別紙のコイル仕様を参考に
すること。このVCOは、ベクトル合成方
式のVCOである。
13
AFT OUTPUT
AFT出力端子。
外付けのブリーダ抵抗によってAFTのセン
タ電圧を作る。この外付けのブリーダ抵抗
値を大きくするとAFTのゲインは上がる。
最大R≦390kΩ以内で使用すること。
弱電界時に、AFT電圧が自然とセンタ電圧
になるようコントロールする機能が付いて
いる。
14
RF AGC OUTPUT
RF AGC出力端子。
チューナのRF AGCを制御する。
オープンコレクタ出力にシリーズで保護抵
抗100Ωが入っている。チューナの仕様に
合わせ、外付けの抵抗ブリーダ値を決定す
る。
15
1st SIF INPUT
1st SIFの入力端子。
入力回路は必ずコンデンサでDCカットし
て使用する。
・SAWフィルタを使用するとき
SAWフィルタの出力容量 および ICの入力
容量を中和するようSAWフィルタとICの
入力間にLを入れると1st SIFの感度を上げ
ることができる。
・インタキャリアで使用するとき
この端子 (15ピン)は、オープンでよい。
次ページへ続く。
10
2kΩ
15pF
A12035
11
12
A12036
13
A12037
14
100Ω
to チューナ
9V
A12038
2kΩ
2kΩ
A12039
15


유사한 부품 번호 - LA7567BM

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
LA75675M-S SANYO-LA75675M-S Datasheet
133Kb / 13P
   VIF/SIF IF Signal-Processing Circuit that Supports NTSC Intercarrier for TV and VCR Products
LA75676M SANYO-LA75676M Datasheet
98Kb / 9P
   For TV and VCR Products IF Signal Processor (VIFSIF)
LA75676V SANYO-LA75676V Datasheet
103Kb / 9P
   For TV and VCR Products IF Signal Processor (VIFSIF)
LA75676V-S SANYO-LA75676V-S Datasheet
161Kb / 13P
   VIF/SIF IF Signal-Processing Circuit for TV and VCR Products
LA75676VA SANYO-LA75676VA Datasheet
99Kb / 10P
   IF Signal Processor (VIFSIF) for TV and VCR Products
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com