전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LC876764C 데이터시트(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LC876764C 데이터시트(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device |
11 / 23 page LC876764C/56C/48C No.7810-11/23 絶対最大定格/Ta=25℃,VSS1=VSS2=0V 規格 項目 記号 適用端子・備考 条件 VDD[V] min typ max unit 最大電源電圧 VDD max VDD,VDD2,VDD3,VDD4 VDD1=VDD2=VDD3=VDD4 −0.3 ∼ +7.0 VI(1) ・XT1,XT2 ・CF1 ・ RES −0.3 ∼ VDD+0.3 入力電圧 VI(2) FIX0 VDD−45 ∼ VDD+0.3 出力電圧 VO(1) S0/T0∼S15/T15 VDD−45 ∼ VDD+0.3 VIO(1) ・CMOS 出力の ポート 0,3 ・ポート 1 ・ポート 7 ・ポート 8 −0.3 ∼ VDD+0.3 VIO(2) オープンドレイン 出力のポート 0,3 −0.3 ∼ 15 入出力電圧 VIO(3) S16∼S51 VDD−45 ∼ VDD+0.3 V IOPH(1) ポート 0,1,3 ・CMOS 出力 ・適用1端子当り −10 IOPH(2) ポート 71,72,73 適用1端子当り −3 IOPH(3) S0/T0∼S15/T15 適用1端子当り −30 ピーク出力 電流 IOPH(4) S16∼S51 適用1端子当り −15 ΣIOAH(1) ポート 0 適用全端子合計 −30 ΣIOAH(2) ポート 1,3 適用全端子合計 −30 ΣIOAH(3) ポート 71,72,73 適用全端子合計 −5 ΣIOAH(4) S0/T0∼S15/T15 適用全端子合計 −65 ΣIOAH(5) S16∼S27 適用全端子合計 −60 ΣIOAH(6) S28∼S39 適用全端子合計 −60 高 レ ベ ル 出 力 電 流 合計出力 電流 ΣIOAH(7) S40∼S51 適用全端子合計 −60 IOPL(1) ポート 0,1,3 適用 1 端子当り 20 ピーク出力 電流 IOPL(2) ポート 7,8 適用 1 端子当り 5 ΣIOAL(1) ポート 00,01,02,03 適用全端子合計 50 ΣIOAL(2) ・ポート 04,05,06,07 ・ポート 1,3 適用全端子合計 50 低 レ ベ ル 出 力 電 流 合計出力 電流 ΣIOAL(3) ・ポート 7 ・ポート 8 適用全端子合計 20 mA 許容消費電力 Pd max QIP100E Ta=−30∼+70℃ 502 mW 動作周囲温度 Topr −30 ∼ +70 保存周囲温度 Tstg −55 ∼ +125 ℃ |
유사한 부품 번호 - LC876764C |
|
유사한 설명 - LC876764C |