전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

ZTX550 데이터시트(Datasheet) 6 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

부품명 ZTX550
상세내용  Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
홈페이지  http://www.fsbrec.com/
Logo 

   
 6 page
background image
ZTX550
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
6 / 6
波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)
说明:
Note:
1
、预热温度 25~150℃,时间 60~90sec;
1.Preheating:25~150
℃, Time:60~90sec.
2
、峰值温度 255±5℃,时间持续为 5±0.5sec;
2.Peak Temp.:255
±5℃, Duration:5±0.5sec.
3
、焊接制程冷却速度为 2~10℃/sec.
3. Cooling Speed: 2~10
℃/sec.
耐焊接热试验条件 /
Resistance to Soldering Heat Test Conditions
温度:270±5℃
时间:10±1 sec.
Temp:270±5℃
Time:10±1 sec
包装规格 / Packaging SPEC.
散件包装 / BULK
Package Type
封装形式
Units 包装数量
Dimension 包装尺寸 (unit:mm3)
Units/Bag
/袋
Bags/Inner Box
/盒
Units/Inner Box
/盒
Inner Boxes/Outer Box
/箱
Units/Outer Box
/箱
Bag 袋
Inner Box 盒
Outer Box 箱
TO-92
1,000
10
10,000
5
50,000
135×190
237×172×102
560×245×195
1,000
10
10,000
10
100,000
135×190
237×172×102
560×245×375
编带包装 / AMMO
Package Type
封装形式
Units 包装数量
Dimension 包装尺寸 (unit:mm3)
Units/tape
/纸带
Tape/Inner Box
纸带
/盒
Rows/Inner Box
纸带层
/盒
Inner Boxes/Outer Box
/箱
Units/Outer Box
/箱
Inner Box 盒
Outer Box 箱
TO-92
3,000
1
120
10
30,000
328×230×42
小箱
480×346×235,
大箱
547×407×268
使用说明 / Notices




Html 페이지

1  2  3  4  5  6 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl