전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

RRD07MM4S 데이터시트(Datasheet) 2 Page - Rohm

부품명 RRD07MM4S
상세내용  Rectifier Diode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo 

   
 2 page
background image
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Datasheet
RRD07MM4S
Electrical Characteristic Curves
FORWARD VOLTAGE : V
F(mV)
V
F-IF CHARACTERISTICS
1
10
100
1000
10000
100000
0
100
200
300
400
T
j = 25°C
T
j = 150°C
T
j = 75°C
T
j = 125°C
0.001
0.01
0.1
1
10
0
200
400
600
800
1000
1200
T
j = 75°C
T
j = 25°C
T
j = 125°C
T
j = 150°C
1
10
100
0
5
10
15
20
25
30
f = 1MHz
T
a = 25°C
0.1
1
10
100
1000
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
R
th(j-a)
R
th(j-l)
REVERSE VOLTAGE : V
R(V)
V
R-IR CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE : V
R(V)
V
R-Ct CHARACTERISTICS
TIME : t (s)
R
th-t CHARACTERISTICS
2/3
2017.04 - Rev.C




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl