전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

RRD07MM4S 데이터시트(Datasheet) 3 Page - Rohm

부품명 RRD07MM4S
상세내용  Rectifier Diode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo 

   
 3 page
background image
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Datasheet
RRD07MM4S
Electrical Characteristic Curves
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
030
60
90
120
150
D = 0.1
D = 0.2
half sin wave
D = 0.5
D.C.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
030
60
90
120
150
D.C.
D = 0.1
D = 0.2
D = 0.5
half sin wave
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
D = 0.1
D = 0.2
half sin wave
D = 0.5
D.C.
T
j = 150°C
T
T
j=150°C
D=t/T
t
V
R
Io
V
R=VRmax
0A
0V
T
T
j=150°C
D=t/T
t
V
R
Io
V
R=VRmax
0A
0V
AMBIENT TEMPERATURE : T
a(°C)
DERATING CURVE (I
o-Ta)
LEAD TEMPERATURE : T
l(°C)
DERATING CURVE (I
o-Tl)
AVERAGE RECTIFIED
FORWARD CURRENT : I
o(A)
I
o-Pf CHARACTERISTICS
3/3
2017.04 - Rev.C




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl