전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
BU808DFH 데이터시트(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
BU808DFH 데이터시트(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 7 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.7 0.017 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.3 1.8 0.051 0.070 F2 1.3 1.8 0.051 0.070 G 4.95 5.2 0.195 0.204 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.4 0.393 0.409 L2 16 0.630 L3 28.6 30.6 1.126 1.204 L4 9.8 10.6 0.385 0.417 L5 3.4 0.134 L6 15.9 16.4 0.626 0.645 L7 9 9.3 0.354 0.366 L8 14.5 15 0.570 0.590 L9 2.4 0.094 P011W TO-220FH (Fully plastic High voltage) MECHANICAL DATA BU808DFH 6/7 |
유사한 부품 번호 - BU808DFH |
|
유사한 설명 - BU808DFH |