전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SI-A1125 데이터시트(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

부품명 SI-A1125
상세설명  Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
홈페이지  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SI-A1125 데이터시트(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SI-A1125 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SI-A1125 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Si-A1125/500-6 ... Si-A8000/3600-1.8
Si-A1125/500-6 ... Si-A8000/3600-1.8
Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Hochspannungs-Gleichrichter mit Standard Sperrverzug
IFAV1 = 6...1.8 A
VF
< 3...15 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 3.2...24 kV
IFSM = 300...100 A
trr
~ 1500 ns
Version 2018-01-11
Ø 55 x 23
(“Hockey Puck”)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
High voltage rectification
at 50/60 Hz
Laser power supplies
X-ray equipment
Electrostatic dust precipitators
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Hochspannungsgleichrichtung
bei 50/60 Hz
Laser-Stromversorgungen
Röntgengeräte
Elektrostatische Staubabscheider
Standardausführung 1)
Features
High creepage and clearance
Easy screw assembly
Serial operation possible for
higher voltages
Usage in air or oil
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Große Luft- und Kriechstrecken
Einfache Schraubmontage
Serienschaltung möglich für
höhere Spannungen
Betrieb in Luft oder Öl
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in box
35
Verpackt im Karton
Weight approx.
125 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
3)
Si-A1125/
500-6
Si-A1750/
775-4
Si-A3000/
1350-2.5
Si-A8000/
3600-1.8
Alternating input voltage
Eingangswechselspannung
4)
V
VRMS
1125 V
1750 V
3000 V
8000 V
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM
3200 V
4800 V
8000 V
24000 V
Max. average
forward current
Dauergrenzstrom in
Einwegschaltung
Convection
Konvektion
TA = 50°C
5)
6)
IFAV
6 A
4.8 A
4 A
3.2 A
2.5 A
2 A
1.8 A
1.4 A
Forced air
Luftkühlung
TA = 40°C
5)
6
)
IFAV
9.8 A
7.7 A
6.5.A
5.1 A
4.1 A
3.2 A
2.9 A
2.3 A
In oil
In Öl
TA = 40°C
IFAV
10 A
6.7 A
4.2 A
3 A
Peak forward surge current
Stoßstrom in Flussrichtung
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3ms)
IFSM
300 A
330 A
200 A
220 A
200 A
220 A
100 A
110 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
IFRM
450 A²s
200 A²s
200 A²s
50 A²s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Admissible mounting torque
Zulässiges Anzugsdrehmoment
M8
< 72 lb.in.
< 8 Nm
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Type designation according to IEC 97. Si-A and Si-E are identical
Typenbezeichnung angelehnt an IEC 971. Si-A und Si-E sind identisch
4
At free air operation, considering admissible creepage and clearance, and sporadic surge voltages (≤ VRRM!)
according to EN 61800-5-1
Bei Betrieb an freier Luft, unter Berücksichtigung der zulässigen Luft- und Kriechstrecken, sowie zeitweiliger
Überspannungen (≤ VRRM!) gemäß EN 61800-5-1
5
With metal sheets for cooling, see next page – Mit Kühlblechen, siehe nächste Seite
6
Without metal sheets – Ohne Kühlbleche
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
SI-A 3000/1350-2.5
M 8
16
55


유사한 부품 번호 - SI-A1125

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Diotec Semiconductor
SI-A1125 DIOTEC-SI-A1125 Datasheet
87Kb / 2P
   High Voltage Si-Rectifier Modules Si-Hochspannungs-Gleichrichter Module
SI-A1125 DIOTEC-SI-A1125 Datasheet
136Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
SI-A1125/500-6 DIOTEC-SI-A1125/500-6 Datasheet
87Kb / 2P
   High Voltage Si-Rectifier Modules Si-Hochspannungs-Gleichrichter Module
SI-A1125/500-6 DIOTEC-SI-A1125/500-6 Datasheet
135Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
SI-A1125/500-6 DIOTEC-SI-A1125/500-6 Datasheet
136Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results

유사한 설명 - SI-A1125

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Diotec Semiconductor
BY4 DIOTEC-BY4_16 Datasheet
144Kb / 2P
   Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
SI-E8000 DIOTEC-SI-E8000_17 Datasheet
241Kb / 2P
   Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
logo
High Voltage Power Solu...
CS4309G600 HVPSI-CS4309G600 Datasheet
161Kb / 2P
   Standard Recovery High Voltage Diodes
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com