전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

PD-ADC 데이터시트(PDF) 7 Page - ASM GmbH

부품명 PD-ADC
상세설명  Digitale Prozessanzeige f체r analoge Sensoren
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
홈페이지  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

PD-ADC 데이터시트(HTML) 7 Page - ASM GmbH

Back Button PD-ADC Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 10Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
PRODIS
®
PD-ADC
DB-PD-ADC-D-2016-12
1.0.1 | © ASM GmbH
7/10
www.asm-sensor.de
Tel. +49 8123 986-0
Anschlussbelegung Grundgerät ohne Schaltausgänge
Signale
Stecker X1
Kontakt Nr.
Stecker X2
Kontakt Nr.
Sensor +UB 24 V
1
Sensor 0 V (GND)
2
Steuereingang 1: Tarierfunktion
3
Steuereingang 2: Programmiersperre
4
Eingang Spannung (z.B. 0 ... 10 V), Kanal 1
5
Eingang Spannung (z.B. 0 ... 10 V), Kanal 2
6
Eingang Strom (z.B. 4 ... 20 mA), Kanal 1
7
Eingang Strom (z.B. 4 ... 20 mA), Kanal 2
8
Eingang Spannungsteiler, Kanal 1
9
Eingang Spannungsteiler, Kanal 2
10
Referenzspannung 5 V für Spannungsteiler
11
GND
12
PD-ADC-24VDC
Versorgung +24 V
Versorgung 0 V (GND)
13
14
PD-ADC-230VAC
Versorgung
Schutzerde
13, 15
14
Signale
D-Sub
Kontakt Nr.
TxD
2
RxD
3
GND
5
Rückseite ohne Schaltausgänge


유사한 부품 번호 - PD-ADC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Marki Microwave
PD-0010 MARKIMICROWAVE-PD-0010 Datasheet
470Kb / 2P
   RESISTIVE POWER DIVIDER
PD-0020 MARKIMICROWAVE-PD-0020 Datasheet
270Kb / 2P
   RESISTIVE POWER DIVIDER
PD-0030 MARKIMICROWAVE-PD-0030 Datasheet
468Kb / 2P
   RESISTIVE POWER DIVIDER
PD-0030SMG MARKIMICROWAVE-PD-0030SMG Datasheet
363Kb / 2P
   RESISTIVE POWER DIVIDER
PD-0040 MARKIMICROWAVE-PD-0040 Datasheet
310Kb / 2P
   RESISTIVE POWER DIVIDER
More results

유사한 설명 - PD-ADC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ASM GmbH
PD-INC ASM-SENSOR-PD-INC Datasheet
920Kb / 10P
   Digitale Prozessanzeige f체r Sensoren mit inkrementaler Schnittstelle
4281 ASM-SENSOR-4281 Datasheet
2Mb / 4P
   DIGITALE MULTIMETER
logo
Burr-Brown (TI)
ADC84 BURR-BROWN-ADC84 Datasheet
645Kb / 8P
   IC ANALOGE-TO-DIGITAL CONVERTERS
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
logo
ERNI Electronics
101503210011 ERNI-101503210011 Datasheet
29Kb / 1P
   M12 Geh채useteil f체r
logo
HARTING Technology Grou...
09-00-000-5364 HARTING-09-00-000-5364 Datasheet
483Kb / 1P
   Kabeldurchf체hrungst체lle f체r ASI Kabel
2021-10-01
logo
OSRAM GmbH
LEWE2A OSRAM-LEWE2A Datasheet
573Kb / 17P
   Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
SFH-5410 OSRAM-SFH-5410 Datasheet
164Kb / 8P
   IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
logo
HARTING Technology Grou...
09-00-000-5350 HARTING-09-00-000-5350 Datasheet
468Kb / 1P
   Blindstopfen f체r Split Hood
2021-10-01
logo
OSRAM GmbH
LEWE3A OSRAM-LEWE3A Datasheet
588Kb / 17P
   Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com