전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LA543B 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
LA543B 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
2 / 13 page 2005-03-02 2 LA 543B, LO 543B, LY 543B Anm.: Für VMS-Anwendungen wird empfohlen LY 543B-AWCW-46 einzusetzen. Da die Gruppierung der LEDs in Lux mit der innovativen Partial Flux-Methode erfolgt, wurden Vergleichsmessungen an Bauteilen jeweils mit dem "Partial Flux"-Testkopf und dem "Standard LED"-Testkopf (gemäß CIE-127-B) durchgeführt. Der Vergleich soll als Orientierung dienen, er stellt keine eins-zu-eins-Korrelation dar. Ziel dieses Vergleichs ist ein besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux] in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Das Verhältnis von typischen Werten, die mit dem "Partial Flux" gemessen werden, zu denen, die mit dem Standard-Messkopf gemessen werden, ist [lux] x 1.2 =[mcd]. Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY 543B-AWBW-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen AW oder BW enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY 543B-AWBW-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: For VMS-Application the use of LY 543B-AWCW-46 is recommended. As the innovative partial flux method is applied to the grouping of LEDs in lux, some measurements were made in order to compare the results of the “Partial Flux” testhead to the “standard LED” testhead (in compliance with CIE-127-B). The comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux] in relation to the values stated in luminous intensity [cd]. It should not be taken as a one-to-one correlation. The ratio of typical values measured with the “Partial Flux” testhead and the normal LED testhead is [lux] x 1.2 =[mcd]. The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY 543B-AWBW-26 means that only one group AW or BW will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LY 543B-AWBW-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. Bestellinformation Ordering Information Typ Type Emissions- farbe Color of Emission Gehäusefarbe Color of Package Partieller Lichtfluss 1) Seite 13 Partial Flux 1) page 13 I F = 20 mA E V [lux] Lichtstrom 2) Seite 13 Luminous Flux 2) page 13 I F = 20 mA Φ V (mlm) Bestellnummer Ordering Code LA 543B-AWBW-24 LA 543B-BWDW-24 LA 543B-AWDW-24 amber colorless clear 1120 … 2800 1800 … 7100 1120 … 7100 1200 (typ.) 2670 (typ.) 2500 (typ.) Q65110A1447 Q65110A2851 Q65110A3552 LO 543B-BWDW-24 orange colorless clear 1800 … 7100 2670 (typ.) Q65110A0810 LY 543B-AWBW-26 LY 543B-BWDW-26 LY 543B-AWDW-26 yellow colorless clear 1120 … 2800 1800 … 7100 1120 … 7100 1200 (typ.) 2670 (typ.) 2500 (typ.) Q65110A2852 Q65110A2853 Q65110A3554 |
유사한 부품 번호 - LA543B |
|
유사한 설명 - LA543B |