전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SFH-4231 데이터시트(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

부품명 SFH-4231
부품 상세설명  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4231 데이터시트(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4231 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2009-09-08
6
SFH 4231
Maßzeichnung
1)
Package Outlines
Kathodenkennung:
Markierung
Cathode mark:
mark
Gewicht / Approx. weight:
0.2 g
Gurtung / Polarität und Lage
Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation
Packing unit 800/reel, ø180 mm
1)
Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch)
GPLY7071
6.2 (0.244)
5.8 (0.228)
1.9 (0.075)
1.7 (0.067)
Cathode
R1.5 (0.059)
0...0.1 (0.004)
0.29 (0.011)
0.24 (0.009)
1.0 (0.039)
0.8 (0.031)
1.6 (0.063)
2.0 (0.079)
OHAY0508
1.55 (0.061)
2 (0.079)
4 (0.157)
6.35 (0.250)
8 (0.315)
0.3 (0.012)
0.3 (0.012)
1.9 (0.075)
Cathode/Collector Side


유사한 부품 번호 - SFH-4231

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
SFH-4230 OSRAM-SFH-4230 Datasheet
231Kb / 8P
   IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4232 OSRAM-SFH-4232 Datasheet
416Kb / 13P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4232A OSRAM-SFH-4232A Datasheet
476Kb / 12P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4233 OSRAM-SFH-4233 Datasheet
186Kb / 12P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4235 OSRAM-SFH-4235 Datasheet
415Kb / 13P
   High Power Infrared Emitter
More results

유사한 설명 - SFH-4231

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
SFH4240 OSRAM-SFH4240 Datasheet
157Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4547 OSRAM-SFH4547 Datasheet
167Kb / 7P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4244 OSRAM-SFH4244 Datasheet
155Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4246 OSRAM-SFH4246 Datasheet
197Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4045 OSRAM-SFH-4045 Datasheet
346Kb / 8P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4239 OSRAM-SFH4239 Datasheet
164Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4233 OSRAM-SFH4233 Datasheet
161Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4243 OSRAM-SFH4243 Datasheet
154Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4246 OSRAM-SFH-4246 Datasheet
197Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4056 OSRAM-SFH4056 Datasheet
193Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com