전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SFH-4231 데이터시트(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 SFH-4231
부품 상세설명  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4231 데이터시트(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4231 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 4231
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (940 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2009-09-08
1
Wesentliche Merkmale
• IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
• Chipgröße (emittierende Fläche) 1 x 1 mm
2
• max. Gleichstrom 1 A
• niedriger Wärmewiderstand (15 K/W)
• Schwerpunktswellenlänge 940 nm
• ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-E
Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Überwachungssysteme
• IR-Datenübertragung
• Fahrer-Assistenz Systeme
• Maschinensicherheit
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gesamtstrahlungsfluss
1) (I
F = 1A, tp = 100 µs)
Total Radiant Flux
1)
Φ
e (mW)
SFH 4231
Q65110A4808
≥ 320 (typ. 500)
1) gemessen mit Ulbrichtkugel / measured with integrating sphere
Features
• IR lightsource with high efficiency
• die-size (emitting area) 1 x 1 mm
2
• max. DC-current 1 A
• Low thermal resistance (15 K/W)
• Center of spectral emission at 940 nm
• ESD save up to 2 kV acc. to JESD22-A114-E
Applications
• Infrared Illumination for cameras
• Surveillance systems
• IR Data Transmission
• Driver assistance systems
• Machine security
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


유사한 부품 번호 - SFH-4231

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
SFH-4230 OSRAM-SFH-4230 Datasheet
231Kb / 8P
   IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4232 OSRAM-SFH-4232 Datasheet
416Kb / 13P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4232A OSRAM-SFH-4232A Datasheet
476Kb / 12P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4233 OSRAM-SFH-4233 Datasheet
186Kb / 12P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4235 OSRAM-SFH-4235 Datasheet
415Kb / 13P
   High Power Infrared Emitter
More results

유사한 설명 - SFH-4231

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
SFH4240 OSRAM-SFH4240 Datasheet
157Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4547 OSRAM-SFH4547 Datasheet
167Kb / 7P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4244 OSRAM-SFH4244 Datasheet
155Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4246 OSRAM-SFH4246 Datasheet
197Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4045 OSRAM-SFH-4045 Datasheet
346Kb / 8P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4239 OSRAM-SFH4239 Datasheet
164Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4233 OSRAM-SFH4233 Datasheet
161Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4243 OSRAM-SFH4243 Datasheet
154Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4246 OSRAM-SFH-4246 Datasheet
197Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4056 OSRAM-SFH4056 Datasheet
193Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com