전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SFH-4231 데이터시트(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

부품명 SFH-4231
상세설명  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4231 데이터시트(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4231 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4231 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
SFH 4231
2009-09-08
5
Relative spektrale Emission
Relative Spectral Emission
I
rel = f (λ)
Max. zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (TA), RthJS = 15 K/W
800
0
nm
%
OHF02895
20
40
60
80
100
Irel
λ
850
900
950
1025
0
0˚C
T
IF
mA
OHF02801
200
400
600
800
1200
S
20
40
60
80
100
Durchlassstrom
Forward Current
I
F = f (VF)
Single pulse,
t
p = 100 μs
Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling
Capability
I
F = f (tp), TA = 85 °C,
Duty cycle
D = parameter
OHF02894
VF
0
10
10
1
10
-1
10
-2
F
I
A
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
V
5
5
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
F
I
A
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHF02803
0.02
0.5
0.2
0.05
0.1
D =
0.005
0.01
1
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
t
=
D
T
P
t
T
P
IF
Relativer Gesamtstrahlungsfluss
Relative Total Radiant Flux
Φ
ee(1000mA) = f (IF)
Single pulse,
t
p = 100 μs
OHF02906
10
-3
mA
10
1
0
10
5
5
10
-1
-2
5
10
e
e (1000 mA)
I
F
10
10
3
10
4
10
55
12
Φ
Φ


유사한 부품 번호 - SFH-4231

제조업체부품명데이터시트상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
SFH-4230 OSRAM-SFH-4230 Datasheet
231Kb / 8P
   IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4232 OSRAM-SFH-4232 Datasheet
416Kb / 13P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4232A OSRAM-SFH-4232A Datasheet
476Kb / 12P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4233 OSRAM-SFH-4233 Datasheet
186Kb / 12P
   High Power Infrared Emitter
SFH-4235 OSRAM-SFH-4235 Datasheet
415Kb / 13P
   High Power Infrared Emitter
More results

유사한 설명 - SFH-4231

제조업체부품명데이터시트상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
SFH4240 OSRAM-SFH4240 Datasheet
157Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4547 OSRAM-SFH4547 Datasheet
167Kb / 7P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4244 OSRAM-SFH4244 Datasheet
155Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4246 OSRAM-SFH4246 Datasheet
197Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4045 OSRAM-SFH-4045 Datasheet
346Kb / 8P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4239 OSRAM-SFH4239 Datasheet
164Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4233 OSRAM-SFH4233 Datasheet
161Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4243 OSRAM-SFH4243 Datasheet
154Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4246 OSRAM-SFH-4246 Datasheet
197Kb / 9P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4056 OSRAM-SFH4056 Datasheet
193Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com