전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NTE5520 데이터시트(PDF) 2 Page - NTE Electronics

부품명 NTE5520
상세설명  Silicon Controlled Rectifier (SCR), 25A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE5520 데이터시트(HTML) 2 Page - NTE Electronics

  NTE5520 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE5520 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Maximum Ratings and Characteristics (Cont’d):
Conducting State (TJ = +125°C unless otherwise specified)
RMS Forward Current, IT(rms)
25A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forward Current (180
° Conduction), IT(av)
16A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surge Current (at 60Hz), ITSM
1/2 Cycle
150A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Cycles
110A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Cycles
90A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I2t for Fusing (at 60Hz half–wave), I2t
90A2sec
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forward Voltage Drop at TJ = +25°C, (IF = 16Adc), VTM
1.7V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Characteristics
Operating Junction Temperature Range, TJ
–65
° to +125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Max. Thermal Impedance, Junction–to–Case, RthJC
1.3
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Max. Thread Torque, Lubricated
30in. lbs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gate Parameters (TJ = +25°C unless otherwise specified)
Gate Current to Trigger (VFB = 12V), IGT
40mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gate Voltage to Trigger Over Temperature Range (VFB = 12V), VGT
3.0V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non–Triggering Gate Voltage at TJ = +125°C (Rated VFB), VGNT
0.25V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Gate Current, IGFRM
5A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Reverse Gate Voltage, VGRM
5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Gate Power, PGM
5W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average Gate Power, PG(AV)
0.5W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switching State
Typical Turn–On Time (IT = 10A, 10–90%, VDRM = 10V, TJ = +25°C), ton
3
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum di/dt (Linear to 5.0 IT(av)), di/dt
25A/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typical Turn–Off Time, tq
(IT = 10A, TJ = +125°C, diR/dt = 10A/µs, dv/dt = 20Vµs Linear to 0.8 VDRM)50µs
. . . . . . . . .
Typical dv/dt (Exp. to VDRM), dv/dt
100V/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.200 (5.08) Max
.562
(14.28)
Max
1.193
(30.33)
Max
.453
(11.5)
Max
Cathode
Gate
Anode
1/4–28 UNF–2A


유사한 부품 번호 - NTE5520

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE5520 NTE-NTE5520 Datasheet
57Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 25 Amp, TO48
More results

유사한 설명 - NTE5520

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE5514 NTE-NTE5514 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR)
NTE5492 NTE-NTE5492 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR)
NTE5460 NTE-NTE5460 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR)
NTE5517 NTE-NTE5517 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR)
NTE5536 NTE-NTE5536 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR)
NTE5511 NTE-NTE5511 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 5 Amp
NTE5539 NTE-NTE5539 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 55 Amps
NTE5590 NTE-NTE5590 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 470 Amp
NTE5368 NTE-NTE5368 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 125 Amp
NTE5461 NTE-NTE5461 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 10 Amp
More results


Html Pages

1 2


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com