전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
L796BSRCB 데이터시트(PDF) 3 Page - Kingbright Corporation |
|
L796BSRCB 데이터시트(HTML) 3 Page - Kingbright Corporation |
3 / 5 page SPEC NO: CDA0807 REV NO: V.1 DATE: NOV/18/2001 PAGE: 3 OF 5 APPROVED: J.LU CHECKED: DRAWN: Y.F.XU Absolute Maximum Ratings at T)=25°°°°°C Notes: 1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width. 2. 4mm below package base. r e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a P h g i Hh g i H h g i H h g i Hh g i H y c n e i c if f E d e R n e e r Gn e e r G n e e r G n e e r Gn e e r Gw o ll e Yw o ll e Y w o ll e Y w o ll e Yw o ll e Y t h g ir B r e p u St h g ir B r e p u S t h g ir B r e p u S t h g ir B r e p u St h g ir B r e p u S d e R s ti n Us ti n U s ti n U s ti n Us ti n U n o it a p i s s i d r e w o P0 1 30 1 30 1 30 1 3 W m t n e r r u C d r a w r o F C D5 55 55 55 5 A m e g a tl o V e s r e v e R5 . 05 . 05 . 05 . 0 V e r u t a r e p m e T g n it a r e p O 0 4 - ° + o T C 0 7 °C e r u t a r e p m e T e g a r o t S 0 5 - ° + o T C 0 0 1 °C ] 1 [ e r u t a r e p m e T g n ir e d l o S d a e L0 6 2 °C s d n o c e S 5 r o F High Efficiency Red L796BID |
유사한 부품 번호 - L796BSRCB |
|
유사한 설명 - L796BSRCB |