전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SMCV6080 데이터시트(HTML) 6 Page - celduc-relais

부품명 SMCV6080
상세내용  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

SMCV6080 데이터시트(HTML) 6 Page - celduc-relais

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
/ 16 page
 6 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6080/A/30/08/13
Page 6/16
Relais statiques
pour commande moteur
PUISSANCE
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DE L'ALIMENTATION INTERNE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Bornes concernées
3L2 & 5L3
Voir synoptique
interne fig. 1
page 2
Plage de tension
Ue
200->480VAC
Consommation
Is
1mA typique
Plage de fréquence
f
40-65Hz
Temps de montée
tm
100ms
CARACTERISTIQUES DE LA PARTIE PUISSANCE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Bornes concernées
1L1, 2T1, 3L2, 4T2, 5L3, 6T3
Puissance moteur max.
@400VAC montage étoile (Y)
Pn
7,5kW
Puissance moteur max.
@230VAC montage étoile (Y)
Pn
4,3kW
Puissance moteur max.
@400VAC montage triangle (D)
Pn
13kW
Démarreur câblé
dans le triangle
Puissance moteur max.
@230VAC montage triangle (D)
Pn
7,5kW
Démarreur câblé
dans le triangle
Tensions nominales de
fonctionnement
Uen
230VAC & 400VAC
Plage de tension de fonctionnement
Ue
200->480VAC
Tension crête maximum
non-répétitive
Uep
1200V
Protection contre les surtensions
intégrée
Oui
Varistors 510V taille 14 intégré
Voir courbes
fig. 16 & 17
page 7
Courant nominal en AC53a
selon la EN60947-4-2
(moteur asynchrone)
Ie
(AC53a)
11,5A (Avec dissipateur)
Conditions
sévères
Voir courbe
fig. 15 page 7
Courant permanent maximum
en AC53a (moteur asynchrone)
Ie
(AC53a)
16A (Avec dissipateur)
Conditions
normales
Voir courbe
fig. 15 page 7
Courant permanent maximum
en AC51 (charges résistives)
Ith
(AC51)
75A (Limité à 50A par les connexions, avec dissipateur)
Démarrage de
lampes par ex.
Courant de surcharge crête
non-répétitif (1 cycle de 10ms)
ITSM
1000A
Voir courbe
fig. 14 page 7
Courant limite de fusion pour le
choix des fusibles de protection
I2t
5000A2s
@10ms
Courant de charge minimum
Iemin
100mA
Courant de fuite maximum
Ilk
7mA
@400VAC50Hz
Facteur de puissance
Pf
0->1
Plage de fréquence réseau de
fonctionnement
F
40->65Hz
Tenue aux fronts de tension
dv/dt
500V/µs
Protection contre les variations
rapides de tension
Oui
Réseau RC Intégré
Tenue aux fronts de courant
di/dt
50A/µs
Chute de tension directe
Ud
1,4V
@Ith
Composante résistive
de la chute de tension directe
rt
6,5m
@125°C
Composante potentielle
de la chute de tension directe
Vto
0,9V
@125°C
Température de jonction maximum
Tjmax
125°C
Résistance thermique
jonction/semelle
Rthjc
0,4K/W par élément de puissance
3 éléments
de puissance
Résistance thermique du
Résistance thermique sans
dissipateur monté verticalement
Rthca
4K/W
@
Tca=60°C
Constante de temps thermique
du dissipateur
Tthca
15min
@
Tca=60°C


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


데이터시트 Download




링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn