전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SMCV6080 데이터시트(HTML) 8 Page - celduc-relais

부품명 SMCV6080
상세내용  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

SMCV6080 데이터시트(HTML) 8 Page - celduc-relais

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
/ 16 page
 8 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6080/A/30/08/13
Page 8/16
Relais statiques
pour commande moteur
GENERALITES
CARACTERISTIQUES DE L'ISOLEMENT GALVANIQUE ENTREE SORTIE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Isolement entrées/sorties puissance
Uimp
4kV
Isolement entrées/sorties diagnostic
Uied
2,5kV
Isolement entrées/semelle
Uimp
4kV
Isolement sorties diagnostic/semelle
Uimp
4kV
Résistances d'isolement
Rio
1G
Capacités d'isolements
Cio
<8pF
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT CLIMATIQUE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Température ambiante de stockage
Tstg
-40->+100°C
Température ambiante de
fonctionnement
Tamb
-40->+90°C
Température max. du dissipateur
Tc
100°C
Résistance à la chaleur humide
(continu)
Selon la C.E.I. 68 parties 2 et 3
Résistance à la chaleur humide
(cyclique)
Selon la C.E.I. 68 parties 2 et 30
CONNECTIQUE ET OUTILS NECESSAIRES COTE COMMANDE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Type de connexions
Vissée
Type de tournevis
0,8 x 2mm
Section des conducteurs
2,5mm2
Couple min. et max. de serrage
CONNECTIQUE ET OUTILS NECESSAIRES COTE PUISSANCE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Type de connexions
Vissée
Type de tournevis
Posidriv 2 ou 0,8 x 5,5mm
Section des conducteurs
1,5->6mm2 (10mm2 sans embout)
Couple min. et max. de serrage
1,8->3N.m
Nombre de conducteurs
raccordable à la section max.
2
CARACTERISTIQUES ET OUTILS NECESAIRES AU REGLAGES
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Réglage
"Time" et "Initial Torque"
Sélecteur d'options
Tournevis recommandé
Nombre de positions
10
2 par interrupteur
Couple de changement de position
>1,5N.cm +/- 50%
>3N.cm +/- 50%
Rotatifs :
pas de butée
Angle entre chaque position
36°
CARACTERISTIQUES DIVERSES
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Boîtier
UL94V0
Montage
Vissé
Niveau de bruit
Légères vibrations audibles pendant la phase
de démarrage et d'arrêt progressif
Poids
1500g


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


데이터시트 Download




링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn