전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SMCV6080 데이터시트(HTML) 10 Page - celduc-relais

부품명 SMCV6080
상세내용  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

SMCV6080 데이터시트(HTML) 10 Page - celduc-relais

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
/ 16 page
 10 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6080/A/30/08/13
Page 10/16
Relais statiques
pour commande moteur
NORMES
NIVEAUX D'IMMUNITE EN COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (C.E.M.)
CARACTERISTIQUES
NORME
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Tenue aux décharges
électrostatiques
EN
61000-4-2
8kV dans l'air
4kV au touché
Pas de
changement
d'état ni de
destruction
Tenue aux champs rayonnés
EN
61000-4-3
10V/m
Pas de
changement
d'état ni de
destruction
Tenue aux transitoires rapides
EN
61000-4-4
2kV couplage direct en sortie
2kV couplage par pince en entrée
Pas de
changement
d'état ni de
destruction
Tenue aux chocs électriques
EN
61000-4-5
1kV en mode différentiel direct (entrée et sortie)
2kV en mode commun direct (entrée et sortie)
Pas de
changement
d'état ni de
destruction
Tenue aux creux de tension
EN
61000-4-11
NIVEAUX D'EMISSION EN COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (C.E.M.)
CARACTERISTIQUES
NORME
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Niveau de perturbations conduites
EN55011
Conformes en milieu industriel en l'état
et en milieu domestique avec bypass externe.
Niveau de perturbations rayonnées
EN55011
<30dbµV pour la plage 30->230MHz
<37dbµV pour la plage 230->1000MHz
Remarques concernant le filtrage
Le bruit conduit ou rayonné par les relais statiques
dépend de la configuration du circuit et du type de charge.
La méthode de test recommandée par les normes
européennes concernant la compatibilité électromagnétique
risquant de donner des résultats loin de la réalité, nous avons
plutôt décidé de conseiller nos clients en adaptant le filtrage à
leur application.
La norme de référence EN60947-4-2 demande que la
mesure se fasse à l'état de conduction permanente (fin du
démarrage progressif). Ainsi, nos produits sont en dessous des
niveaux requis en milieu industriel sur charge inductive
comme le moteur asynchrone et n'oblige à aucun filtrage
supplémentaire.
La phase de démarrage qui peut durer jusqu'à une
minute, génère des perturbations suffisantes pour gêner les
appareils
"sensibles"
dans
l'environnement
proche
du
démarreur. Si tel était le cas, nous vous prions de nous
consulter afin de vous conseiller sur le choix du filtre adapté.
DIRECTIVE BASSE TENSION
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Norme de référence
EN60947-4-2
Type de protection
IP
2L0
Protection contre le touché direct
Selon la V.D.E. 160 partie 100 : Protection contre le touché du
dos de la main et du bout des doigts
HOMOLOGATIONS
CARACTERISTIQUES
NORMES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Marquage CE
EN
60947-4-2
Oui
c UL US
UL508
Produit conforme mais non homologué
VDE 0805
EN60950
Produit conforme mais non homologué
Environnement
de bureau


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


데이터시트 Download




링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn