전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SMCV6080 데이터시트(HTML) 11 Page - celduc-relais

부품명 SMCV6080
상세내용  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

SMCV6080 데이터시트(HTML) 11 Page - celduc-relais

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
/ 16 page
 11 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6080/A/30/08/13
Page 11/16
Relais statiques
pour commande moteur
INSTALLATION
PRECAUTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION
DANGER!
L'installation de ce produit doit être effectuée par des personnes
qualifiées, informées des dangers électriques (risques d'électrocution
liés au niveau de tension mis en jeu).
Toute
intervention
sur
l'installation
doit
être
effectuée
déconnecté du réseau électrique par un dispositif assurant un
isolement galvanique suffisant.
Le dispositif décrit dans ce document comporte des interrupteurs
statiques à base de semi-conducteurs. Ceux-ci n'assurent en aucun cas
une fonction de sécurité lorsqu'ils ne sont pas commandés (courant de
fuite important et risque de fermeture intempestive). Nous conseillons
par conséquent l'utilisation d'un dispositif électromécanique en série
avec le démarreur pouvant assurer les manipulations en toute sécurité.
L'arrêt d'urgence ne doit pas être effectué par le démarreur mais
par un organe électromécanique ayant un pouvoir de coupure suffisant.
Afin d'opérer en toute sécurité, la partie commande du dispositif
devra être également déconnectée.
AVERTISSEMENTS
1-
Le produit ne fonctionne pas correctement si le neutre du moteur est connecté au
neutre du réseau. Nous contacter si tel était le cas.
2-
Le relais de surcharge doit être correctement coordonné avec le moteur.
3-
Veillez à ne pas provoquer de court-circuit lors de l'installation du bypass ou du raccordement du retour du montage
triangle
4-
Dans le cas de produits prévus avec bypass obligatoirement câblé (références SMCW…1) la commande devra être
suffisamment présente pour permettre la fermeture du bypass. Attention à ne pas supprimer l'option de vérification
"byp.".
5-
Dans le cas de commandes rapides en démarrage et arrêt progressif sans attendre la fin de la rampe, il existe un risque
d'échauffement du moteur. Contactez le fabricant de ce moteur pour le choix du modèle adéquat.
CHOIX DES ELEMENTS DE L'ENVIRONNEMENT DU DEMARREUR
ORGANES
REPERES
DESCRIPTION
REMARQUES
Fusibles en ligne
(utilisation sévère
selon EN60947-4-2)
FERRAZ 14 x 51 am 20/500V
Fusibles en ligne
(utilisation normale)
A déterminer par l'utilisateur
Relais de surcharge
(utilisation sévère
selon EN60947-4-2)
Klöckner Moeller Z00-16 classe 10A
Relais de surcharge
(utilisation normale)
A déterminer par l'utilisateur
Pouvoir de coupure
du contacteur de bypass
KM1
16A AC1
Bobine du contacteur de bypass
A1/A2
15VAmax. / 15W max.
Protection thermique
T°C
Non fournie sur ce modèle
Câblage / réglages
Se conformer aux caractéristiques des différents éléments
décrits dans les généralités


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


데이터시트 Download




링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn