전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SMCV6080 데이터시트(HTML) 2 Page - celduc-relais

부품명 SMCV6080
상세내용  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

SMCV6080 데이터시트(HTML) 2 Page - celduc-relais

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
/ 16 page
 2 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6080/A/30/08/13
Page 2/16
Relais statiques
pour commande moteur
REGLAGES ET SIGNALISATION
Fig. 1
SYNOPTIQUE INTERNE
Fig. 2
DESCRIPTION
04
0.25
64
32
16
0,5
1
2
8
0.6
0.2
1
0.9
0.8
0.3 0.4
0.5
0.7
0
celduc
2T1
4T2
6T3
1L1
3L2
5L3
1L1
3L2
5L3
2T1
4T2
6T3
Motor
Softstarter
Made in
France
®
Stop / Load
Supply
Start / Line
Urg.
Stop
Ctrl
Byp.
0V
+
1
2
3
4
5
6
Time(s)
Torque
Initial
Diag.
DEL
Commandes
Sorties
status
Réglages
Connexions moteur
Connexions réseau triphasé
Sélecteur
d'options
(derrière l'étiquette)
DESCRIPTION DES CONNEXIONS
Bornes
1,2
2,3
4,6
5,6
1L1, 3L2, 5L3
2T1, 4T2, 6T3
Fonction
Diagnostic
Bypass
Commande
Arrêt
urgent
Réseau triphasé
(Obligatoire)
Alimentation
moteur
(Obligatoire)
E/S
S
S
E
E
E
S
Active
Fermée
Fermée
Haut (PNP)
ou Bas (NPN)
Ouverte
A partir de
3x200VAC
100ms après la
commande
Polarisation
NON (AC ou DC)
NON (AC ou DC)
Oui (4+ / 6-)
Oui (5+ / 6-)
NON (AC)
NON (AC)
DESCRIPTION DES REGLAGES ET OPTIONS
Réglage / Option
Time
Initial Torque
Soft-stop
Byp.
NPN / START
Kick
Fonction
Durée de la rampe
de tension
montante
Tension mini.
appliquée au
moteur au
démarrage
Durée de la rampe
de tension
descendante
Option de
diagnostic de la
présence du
bypass si utilisé
Choix du type de
commande du
démarreur
A-coups de
décollage
Possibilités
Ts= 0 à 64s
0 à 100 %
0, 1/2, 1 ou 2 x ts
jusqu'à 64s max.
-
PNP, NPN ou dès
présence secteur
0 à 100ms en
fonction de ts
Mise en œuvre
Carrés blancs = boutons
Exemple :
= Tous les interrupteurs
en bas (OFF) (réglage
d’usine)
: 0xts
: 0,5xts
: ts
: 2xts
: PNP
: NPN
: Secteur
Fig. 3
DESCRIPTION DES DIFFERENTS PARAMETRES DE REGLAGE POUR LE DEMARRAGE


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


데이터시트 Download




링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn