전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SMCV6150 데이터시트(HTML) 4 Page - celduc-relais

부품명 SMCV6150
상세내용  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

SMCV6150 데이터시트(HTML) 4 Page - celduc-relais

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
/ 16 page
 4 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6150/A/30/08/13
Page 4/16
Relais statiques
pour commande moteur
CONTRÔLE
ENTREES DE COMMANDE ET SORITES STATUS
Fig. 4
COMMANDE POSITIVE (PNP)
Fig. 5
COMMANDE AU ZERO VOLT
(NPN)
Fig. 6
UTILISATION
DES SORTIES STATUS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES ENTREES DE COMMANDE ET D'ARRET
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Entrée
Ctrl
Urg. Stop
Fonction
Commande du démarreur
Arrêt immédiat du
démarreur
Type de commande
(en fonction du sélecteur d'option)
Commande
positive
(PNP)
Commande
au zéro volt
(NPN)
Ouverture de la liaison
au zéro volt
Bornes concernées
4 & 6
4 & 6
5 & 6
Plage de tension de commande
(selon EN60947-4-2)
Uc
10->24VDC
-
-
Tension de commande min.
Ucmin.
8,5V
-
-
Tension de déchet max.
Ut
-
2,5VDC
1,5VDC
Tension d'entrée max.
Ucmax=28VDC
Utmax=28VDC
Utmax=6VDC
Tension inverse max.
-Ucmax=28VDC
-Utmax=28VDC
-Utmax=6VDC
Tension de relâchement
Uc<1VDC
Ut>2,5VDC
Ut>1,5VDC
Courant de commande
Ic
5->19mADC
-
-
Voir courbe fig. 7
page 5
Courant à commuter
Ict
-
50->100µADC
20mADC
Dépend de Ut
CARACTERISTIQUES DES SORTIES STATUS
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Sortie
Diag.
Byp.
Bornes concernées
1 & 2
2 & 3
Fonction
Indique un état anormal du
produit ou de son
environnement
Indique la fin du démarrage et
peut être utilisée pour piloter
un contacteur de bypass
Tension nominale d'utilisation
Usan
24VAC/DC
Plage de tension d'utilisation
Usa
0->28VAC/DC
Tension crête maximum
non-répétitive
Usapmax
60V
Protection contre les surtensions
Oui
Varistors 25V taille7 intégré
Voir courbes
fig. 11 & 12
page 5
Courant minimum de charge
Ibymin
Ipbmin
0
Courant permanent max.
Iby/Ipb
1A AC/DC
Voir courbe fig. 8
page 5
Courant de surcharge
Ibyp/Ipbp
2,4A AC/DC
@100ms
10% du cycle
Protection contre les
courts-circuits
Non
Résistance à l'état passant
Ron
500m
Voir courbe fig. 9
page 5
Résistance à l'état ouvert
Roff
100M
Capacité à l'état ouvert
Coff
130pF
Voir courbe
fig. 10 page 5
Temps de descente (ouverture)
Toff
0,5ms
Temps de montée (fermeture)
Ton
2ms


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


데이터시트 Download




링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn