전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SMCV6150 데이터시트(HTML) 7 Page - celduc-relais

부품명 SMCV6150
상세내용  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

SMCV6150 데이터시트(HTML) 7 Page - celduc-relais

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
/ 16 page
 7 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6150/A/30/08/13
Page 7/16
Relais statiques
pour commande moteur
PUISSANCE
COURBES CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS DE PUISSANCE
Fig. 13
Description des grandeurs électriques
Fig. 14
Courbe de surcharge en courant admissible
en fonction de sa durée
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0,01
0,1
1
10
Temps (s)
ITSM
(A)
(valeurs
crête)
Valeurs répétitives
Valeurs non-répétitives
Fig. 15
Caractéristiques des différents courants nominaux en fonction de la température ambiante
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
0
10
20
3040
5060
7080
90
100
110
0,9K/W
1,2K/W
4K/W
0,7K/W
0,55K/W
0,3K/W
0,2K/W
0,1K/W
378
167
107
51
233
303
0
340
137
78
25
200
267
458
417
Fig. 16
Caractéristique de la protection en tension
(Varistors)
Fig. 17
Courbe du nombre de surcharges maximum
admissible
par la protection en tension (Varistors)
Courant max AC53a
Courant permanent
Ie AC51 (ARMS)
Puissance dissipée
(W)
Température ambiante (°C)
Conducteurs
>10mm² :
Doubler la
connexion avec
des fils de
section
inférieure ou
utiliser un
adaptateur
4K/W = Sans dissipateur
1,2K/W = WF121000
0,9K/W = WF115100
0,7K/W = WF070000
0,55K/W = WF050000
0,3K/W = WF031100
0,2K/W = WF020000
0,1K/W = Pas de référence
Prière de se reporter à la notice d’installation
pour les précautions de montage sur dissipateur.


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


데이터시트 Download




링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn