전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SMCV6150 데이터시트(PDF) 8 Page - celduc-relais

부품명 SMCV6150
상세설명  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SMCV6150 데이터시트(HTML) 8 Page - celduc-relais

Back Button SMCV6150 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 8Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 9Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 10Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 11Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 12Page - celduc-relais Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6150/A/30/08/13
Page 8/16
Relais statiques
pour commande moteur
GENERALITES
CARACTERISTIQUES DE L'ISOLEMENT GALVANIQUE ENTREE SORTIE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Isolement entrées/sorties puissance
Uimp
4kV
Isolement entrées/sorties diagnostic
Uied
2,5kV
Isolement entrées/semelle
Uimp
4kV
Isolement sorties diagnostic/semelle
Uimp
4kV
Résistances d'isolement
Rio
1G
Capacités d'isolements
Cio
<8pF
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT CLIMATIQUE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Température ambiante de stockage
Tstg
-40->+100°C
Température ambiante de
fonctionnement
Tamb
-40->+90°C
Température max. du dissipateur
Tc
100°C
Résistance à la chaleur humide
(continu)
Selon la C.E.I. 68 parties 2 et 3
Résistance à la chaleur humide
(cyclique)
Selon la C.E.I. 68 parties 2 et 30
CONNECTIQUE ET OUTILS NECESSAIRES COTE COMMANDE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Type de connexions
Vissée
Type de tournevis
0,8 x 2mm
Section des conducteurs
2,5mm2
Couple min. et max. de serrage
CONNECTIQUE ET OUTILS NECESSAIRES COTE PUISSANCE
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Type de connexions
Vissée
Type de tournevis
Posidriv 2 ou 0,8 x 5,5mm
Section des conducteurs
1,5->6mm2 (10mm2 sans embout)
Couple min. et max. de serrage
1,8->3N.m
Nombre de conducteurs
raccordable à la section max.
2
CARACTERISTIQUES ET OUTILS NECESAIRES AU REGLAGES
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Réglage
"Time" et "Initial Torque"
Sélecteur d'options
Tournevis recommandé
Nombre de positions
10
2 par interrupteur
Couple de changement de position
>1,5N.cm +/- 50%
>3N.cm +/- 50%
Rotatifs :
pas de butée
Angle entre chaque position
36°
CARACTERISTIQUES DIVERSES
CARACTERISTIQUES
REPERES
VALEURS
(Données à 20°C sauf spécification)
REMARQUES
Boîtier
UL94V0
Montage
Vissé
Niveau de bruit
Légères vibrations audibles pendant la phase
de démarrage et d'arrêt progressif
Poids
2600g


유사한 부품 번호 - SMCV6150

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
celduc-relais
SMCV6110 CELDUC-SMCV6110 Datasheet
751Kb / 16P
   DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
More results

유사한 설명 - SMCV6150

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
celduc-relais
SMCV6080 CELDUC-SMCV6080 Datasheet
714Kb / 16P
   DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
SMCV6110 CELDUC-SMCV6110 Datasheet
751Kb / 16P
   DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
logo
Hammond Manufacturing L...
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
   Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
EPA HAMMOND-EPA Datasheet
45Kb / 1P
   Adaptateur pour cadenas
IPCPS HAMMOND-IPCPS Datasheet
77Kb / 1P
   Etageres pour armoires
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RSKS HAMMOND-RSKS Datasheet
64Kb / 2P
   Tiroir pivotant pour clavier, pour montage sur quatre montants
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
S2CCP HAMMOND-S2CCP Datasheet
70Kb / 1P
   Panneau pour miniconsole
EJPA HAMMOND-EJPA Datasheet
46Kb / 1P
   Adaptateur pour cadenas
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com