전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

SMT8620520 데이터시트(HTML) 5 Page - celduc-relais

부품명 SMT8620520
상세내용  Three phase power solid state relay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  CELDUC [celduc-relais]
홈페이지  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

SMT8620520 데이터시트(HTML) 5 Page - celduc-relais

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
/ 6 page
 5 / 6 page
background image
page 5 / 6F/GB
S/SMT8620520/A/27/03/2017
Sightpac®
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celduc:
Connections control / Raccordement commande:
Power wiring / Raccordement de puissance:
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
"Push-In" Connection
Simple connection without physical constraint without tools
Fast wiring and effortlessly, even in tight spaces
Spacious and conical wire entry ==> Easy the introduction of conductors
Wiring 100% secure, 70% faster ==> Time saving
Rigid or flexible conductors with ferrules ==> Just Push-In
Flexible conductors : 1- Open with screwdriver as SZF 1-0,6x3,5 (0.6x3.5x100mm)
2- Insert/take off the conductor
3 - Remove the screwdriver
Raccordement "Push-In"
Raccordement simple, sans contrainte physique et sans outil
Câblage rapide et sans effort, même dans les espaces exigus
Entrée de fil spacieuse et conique pour facilité l‘introduction des conducteurs
Câblage 100% sécurisé, 70% plus rapide ==> Gain de temps
Conducteurs rigides ou souples avec embout ==> Push-In
Conducteurs souples : 1- Ouvrir avec tournevis type SZF 1-0,6 x 3,5 (0.6x3.5x100mm)
2- Insérer/enlever le conducteur
3- Enlever le tournevis
Connection specifications / Caractéristiques de raccordement:
Solid Wire dimension / Section de conducteur rigide
Fine Stranded dimension / Section de conducteur souple
min. 0,2 mm²
min. 0,2 mm²
max. 4 mm²
max. 2,5 mm²
With standard ferrule / Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant
With reinforced insulation ferrule / Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant
AWG wiring / Section du conducteur AWG
Stripping length / Longueur à dénuder
min. 0,25 mm²
min. 0,25 mm²
max. 2,5 mm²
max. 1,5 mm²
min. 24
8 mm
max. 12
Maximum current per connector / Courant de charge maximal par point
Number of points per connector / Nombre de pôles
24 A
2
SMT relay is delivered in standard with a pluggable control connector
with a celduc reference 1Y020915.
Weidmuller BLZ5,08/2/90SN SW code 155 271 0000.
Wiring : 0,13 ... 3,3 mm
2/ AWG26....AWG12
Flat Screwdriver
Le relais SMT est livré en standard avec un connecteur de commande
2 points débrochable référence celduc 1Y020915.
Weidmuller BLZ5,08/2/90SN SW code 155 271 0000.
Raccordement de fils : 0,13 ... 3,3 mm
2 / AWG26....AWG12
Tournevis plat
Connections / Raccordement


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


데이터시트 Download




링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn