전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트(HTML) 28 Page - ABLIC Inc.

부품명 S-812C31BPI-C4LTFU
상세내용  16 V INPUT, 75 mA VOLTAGE REGULATOR
Download  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  ABLIC [ABLIC Inc.]
홈페이지  https://www.ablic.com
Logo ABLIC - ABLIC Inc.

S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트(HTML) 28 Page - ABLIC Inc.

Back Button S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 24Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 25Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 26Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 27Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 28Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 29Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 30Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 31Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 32Page - ABLIC Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 56 page
background image
16 V INPUT, 75 mA VOLTAGE REGULATOR
S-812C Series
Rev.7.0_01
28
5. Output Voltage vs Ambient Temperature
-50
2.02
Ta (°C)
2.04
2.00
1.98
1.96
0
50
100
S-812C20B
-50
3.03
Ta (°C)
3.06
3.00
2.97
2.94
050
100
S-812C30B
-50
5.05
Ta (°C)
5.10
5.00
4.95
4.90
0
50
100
S-812C50B
6. Line Regulation 1 vs Ambient Temperature
7. Line Regulation 2 vs Ambient Temperature
-50
15
Ta (°C)
20
10
5
0
0
50
100
S-812C50B
S-812C20B
S-812C30B
-50
15
Ta (°C)
20
10
5
0
050
100
S-812C50B
S-812C20B
S-812C30B
8. Load Regulation vs Ambient Temperature
-50
60
Ta (°C)
80
40
20
0
0
50
100
S-812C50B
S-812C30B
S-812C20B


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


데이터시트 Download

Go To PDF Page


링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn