전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트(HTML) 29 Page - ABLIC Inc.

부품명 S-812C31BPI-C4LTFU
상세내용  16 V INPUT, 75 mA VOLTAGE REGULATOR
Download  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  ABLIC [ABLIC Inc.]
홈페이지  https://www.ablic.com
Logo ABLIC - ABLIC Inc.

S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트(HTML) 29 Page - ABLIC Inc.

Back Button S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 25Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 26Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 27Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 28Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 29Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 30Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 31Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 32Page - ABLIC Inc. S-812C31BPI-C4LTFU 데이터시트 HTML 33Page - ABLIC Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 56 page
background image
16 V INPUT, 75 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.7.0_01
S-812C Series
29
9. Current Consumption vs Input Voltage
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
048
12
16
VIN (V)
S-812C20B
25°C
85°C
Ta=-40°C
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
4
8
12
16
VIN (V)
S-812C30B
25°C
85°C
Ta= -40°C
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
04
8
12
16
VIN (V)
S-812C50B
25°C
85°C
Ta=-40°C
10. ON/OFF Pin Input Threshold vs Input Voltage
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
4
8
12
16
VIN (V)
Ta
40°C
25°C
85°C
Ta
40°C
25°C
85°C


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


데이터시트 Download

Go To PDF Page


링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn