전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
ILC7071AIM525X 데이터시트(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor |
|
ILC7071AIM525X 데이터시트(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor |
6 / 11 page ILC7071 PRODUCT SPECIFICATION 6 REV. 1.0.2 7/16/03 120 80mA Load No Load 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 012345678 Ground Current Input Voltage (V) 2.830 1mA Load 80mA Load 2.825 2.820 2.815 2.810 2.805 -40 -20 0 20 40 60 80 Output Voltage Temperature (C) 300 85 °C 25 °C -40 °C 250 200 150 100 50 0 0 2040 6080 100 Dropout Voltage Load Current (mA) ON/OFF Transient Response Load=10mA, COUT=1µF CN=10nF ON/OFF Transient Response Load=10mA, COUT=1µF, CN=0 VEN VOUT VEN VOUT 100 50 0 150 200 250 300 350 400 450 500 4.75 4.5 4.25 4 3.75 100mA 10mA 3.5 3.25 3 2.75 2.5 5 VOUT (V) Dropout Voltage vs. Output Voltage |
유사한 부품 번호 - ILC7071AIM525X |
|
유사한 설명 - ILC7071AIM525X |