전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
MC33077 데이터시트(PDF) 6 Page - ON Semiconductor |
|
MC33077 데이터시트(HTML) 6 Page - ON Semiconductor |
6 / 12 page MC33077 6 MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA Figure 15. Output Voltage versus Frequency Figure 16. Open Loop Voltage Gain versus Supply Voltage Figure 17. Open Loop Voltage Gain versus Temperature Figure 18. Output Impedance versus Frequency Figure 19. Channel Separation versus Frequency Figure 20. Total Harmonic Distortion versus Frequency f, FREQUENCY (Hz) VCC, |VEE|, SUPPLY VOLTAGE (V) RL = 2.0 kΩ f = 10 Hz ∆ VO = 2/3 (VCC –VEE) TA = 25°C TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) VCC = +15 V VEE = –15 V RL = 2.0 kΩ f = 10 Hz ∆ VO = –10 V to +10 V f, FREQUENCY (Hz) ∆VOD ∆Vin CS = 20 Log Drive Channel VCC = +15 V VEE = –15 V RL = 2.0 kΩ ∆VOD = 20 Vpp TA = 25°C AV = +10 AV = +100 AV = +1000 f, FREQUENCY (Hz) AV = 1000 AV = 100 AV = 10 AV = 1.0 f, FREQUENCY (Hz) 30 25 20 15 10 5.0 0 1200 1000 800 600 400 200 0 600 550 500 450 400 350 300 160 150 140 130 120 110 100 1.0 0.1 0.01 0.001 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 1.0 k 10 k 100 k 1.0 M 0 5.0 10 15 20 –55 –25 0 25 50 75 100 125 10 100 1.0 k 10 k 100 k 10 100 1.0 k 10 k 100 k 100 1.0 k 10 k 100 k 1.0 M 10 M VCC = +15 V VEE = –15 V RL = 2.0 kΩ AV =+1.0 THD ≤ 1.0% TA = 25°C VCC = +15 V VEE = –15 V VO = 0 V TA = 25°C ∆Vin ∆VO – + Measurement Channel VCC = +15 V VO = 2.0 Vpp VEE = –15 V TA = 25°C Vin VO – + 2.0 k Ω RA 100 k Ω AV = +1.0 |
유사한 부품 번호 - MC33077 |
|
유사한 설명 - MC33077 |