전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TC8655 데이터시트(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

부품명 TC8655
상세설명  Sistemas de Conmutador-Control Microprocesador-Base Allegiant
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  PHILIPS [NXP Semiconductors]
홈페이지  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TC8655 데이터시트(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button TC8655 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 82 page
background image
11
Series TC8569-2, TC8569-4,
TC8769-2, TC8769-4
Unidad de Fusión de Códigos
Las unidades de fusión de códigos y líneas conductoras
usadas para combinar el código de control bifásico
proveniente de dos sistemas (hasta cuatro con la versión
TC8569-4) a fin de comunicar a los procesadores centrales
con receptores/conductores, conmutadores/-seguidores y
sistemas satélites. Proveen 32 salidas separadas con
capacidad para manejar hasta 256 dispositivos remotos
que pueden utilizar configuraciones de alambrado en
"estrella" o “cadena de margarita". La unidad aceptará
señal
de
entrada
tanto
de
la
Unidad
Central
de
Procesamiento UCP Allegiant, salida TC8568, o bien de la
salida de otro TC8569-2, TC8569-4. Varias unidades
pueden conectarse en cascada para obtener salidas
adicionales.
Selectores Seguidores de la
Serie TC8770, Módulos de
Función TC8770SF, TC8770SG,
TC8770LD, TC8770LG
Esta es una unidad accesoria, la cual provee contacto de
relevador
cerrado
o
salidas
de
conductores
LED
correspondientes a cámaras exhibidas en el sistema de
monitores. El TC8770 puede ser configurado para seguir
video
con
alarma,
video
sin
alarma,
o
ambos.
El
portaplacas TC8770 aloja cualquier combinación de hasta
8
módulos
TC8770SF,
TC8770SG,
TC8770LD,
o
TC8770LG. Cada tipo de módulo TC8770SF O TC8770SG
contiene 16 salidas de contactos de relevador. Un sólo
módulo tipo TC8770LD O TC8770LG maneja hasta 64
LEDs del tipo de baja corriente.
Panel de Interconexión TC8770I
Es
un accesorio para el Conmutador Seguidor TC8770
que provee una interfase terminal de tornillo adecuada para
conexiones externas.
Se acopla a cables tipo listón
suministrados con los módulos de función TC8770SF o
TC8770LD.
Unidades de Expansión del Puerto
Consola Serie TC8712A
La unidad de expansión de puerto TC8712A
efectúa la
interfase con el puerto de la consola RS-232 del sistema
Allegiant para permitir que hasta 4 PCs externos u otros
dispositivos de computación sean conectados al sistema.
Esto permite la comunicación entre múltiples PCs o
dispositivos de computación con uno de los sistemas
Allegiant.
Unidades para Expandir el Puerto de
Alarma Serie TC8713A
El módulo TC8713A efectúa la interfase ya sea con un
TC8600 o con un puerto de alarma de sistema TC8800
RS-232, para permitir que unidades de interfase de alarma
TC8540C puedan ser conectadas al sistema. En el sistema
TC8600, 2 unidades TC8540C pueden ser conectadas a
TC8713A. En los sistemas TC8800, hasta 4 unidades
TC8540C pueden ser conectadas al TC8713A.
Unidades para Expandir el Puerto del
Teclado Series TC8714A, TC8715A
El puerto expansor de teclado TC8714A realiza la interfase
al puerto COMM PORT 2 con cualquiera de los sistemas
TC8600 o TC8800 para permitir que teclados adicionales
sean conectados al sistema.
Cualquier combinación de
hasta 8 teclados TC8550A, TC8551A, o TC8553 puedan
ser conectados al sistema usando una unidad TC8714A.
En el sistema TC8800, típicamente 3 unidades TC8714A,
cada una de ellas con 8 teclados, pueden efectuar
interfase con el sistema usando una sola unidad TC8715A.
Esto proveerá la cantidad de 24 teclados de "puerto
expandido" en un sistema TC8800 para un total de 32
sistemas de teclado. Alternadamente los 32 teclados
pueden ser conectados usando cuatro TC8714As y un solo
TC8715A.
Unidad Convertidora de Datos
Serie TC8780
La serie TC8780 convierte el código de control bifásico
generado por los conmutadores de la serie matrix Allegiant
y los controles/seguidores Series
TC8135 en RS-232
estándar, y convierte el RS-232 de vuelta en código
bifásico. Esto provee la capacidad de transmitir el código
de control bifásico a medios de transmisión convencional
RS-232
(módem
telefónicos,
líneas
de
fibra
óptica,
microondas, etc.) El TC8780 también está diseñado para
desempeñar
funciones
de
Selector
Satélite
en
una
configuración Allegiant en modo satélite y operar como una
unidad de distribución de señal remota de 15 canales.
Convertidor de Códigos
Series TC8785
Las unidades Series TC8785 están diseñadas para usarse
en sistemas Allegiant existentes los cuales han sido
mejorados para operar las nuevas series de cámaras
AutoDomo.
Los
Convertidores
Códigos
TC8785
son
usados para proveer la fuente para el código de control de
“velocidad fija” cuando el sistema está generando el nuevo
código de control de “velocidad variable” preferido por las
cámaras AutoDome. El Convertidor de Códigos Series
TC8785 recibe el código de control de “velocidad variable”
del sistema Allegiant a través de la Unidad de Distribución
de Señal TC8568 y lo convierte en código de control de
“velocidad fija” apropiado. Las salidas de Convertidores de
Código series TC8785 pueden ser conectados a un
receptor/conductor de la serie anterior TC8561 usando los
cables de campo existentes.
Unidad Traductora de Códigos
Serie TC8568SDT
La unidad TC8568SDT convierte el código estándar de
control Allegiant, en código de control tipo Manchester
usado por el receptor/conductor anterior Serie TC1680.
Esta unidad provee la capacidad de actualizar el sistema
anterior a un sistema Allegiant sin tener que reemplazar el
equipo receptor/conductor existente en el campo. Todas
las funciones existentes del receptor/conductor Serie
TC1680 serán retenidas, pero características únicas al
receptor/conductor
Serie
TC8561A
(giro
exploratorio
aleatorio, oscilación, etc.) no estarán disponibles. El
TC8568SDT puede ser usado en conjunto con la Unidad


유사한 부품 번호 - TC8655

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ACE Technology Co., LTD...
TC86-39 ACE-TC86-39 Datasheet
106Kb / 2P
   TUBUS-Series Type TC Profile Damper for Crane Equipment
logo
Allen-Bradley
TC860 ALLEN-BRADLEY-TC860 Datasheet
11Mb / 114P
   IEC Contactor Specifications
2021
TC861 ALLEN-BRADLEY-TC861 Datasheet
11Mb / 114P
   IEC Contactor Specifications
2021
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC86122-10S FUMAN-TC86122-10S Datasheet
293Kb / 33P
   16Pin infrared remote control IC
TC86122-13S FUMAN-TC86122-13S Datasheet
293Kb / 33P
   16Pin infrared remote control IC
More results

유사한 설명 - TC8655

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
   Panneau de base
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
   Panneau interieur de base
S2CBWD HAMMOND-S2CBWD Datasheet
75Kb / 1P
   Porte vitree de base
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
   Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBC HAMMOND-S2CBC Datasheet
68Kb / 1P
   Plaque de recouvrement pour base
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
   Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
Sony Corporation
CXA2039M SONY-CXA2039M Datasheet
133Kb / 11P
   Base Band Hue/Color Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com