전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BTS7006-1EPP 데이터시트(PDF) 54 Page - Infineon Technologies AG

부품명 BTS7006-1EPP
상세설명  PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Download  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTS7006-1EPP 데이터시트(HTML) 54 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTS7006-1EPP Datasheet HTML 47Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 48Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 49Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 50Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 51Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 52Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 53Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 54Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 55Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 55 page
background image
Table of Contents
Data Sheet
54
Rev. 1.04
2019-10-15
BTS7006-1EPP
PROFET™+2 12V
8
Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.1
Overtemperature Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.2
Overload Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.3
Protection and Diagnosis in case of Fault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.3.1
Intelligent Latch Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.4
Additional protections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.4.1
Reverse Polarity Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.4.2
Overvoltage Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.5
Protection against loss of connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.5.1
Loss of Battery and Loss of Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.5.2
Loss of Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.6
Electrical Characteristics Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8.6.1
Electrical Characteristics Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8.7
Electrical Characteristics Protection - Power Output Stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8.7.1
Protection Power Output Stage - 6 mΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9
Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9.1
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
9.2
Diagnosis in ON state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
9.2.1
Current Sense (kILIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
9.2.2
Fault Current (IIS(FAULT)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
9.3
Diagnosis in OFF state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9.3.1
Open Load current (IIS(OLOFF)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9.4
SENSE Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
9.5
Electrical Characteristics Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9.5.1
Electrical Characteristics Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.6
Electrical Characteristics Diagnosis - Power Output Stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.6.1
Diagnosis Power Output Stage - 6 mΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
10
Application Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10.1
Application setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10.2
External Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10.3
Further Application Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
11
Package Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
12
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table of Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53


유사한 부품 번호 - BTS7006-1EPP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
BTS7006-1EPZ INFINEON-BTS7006-1EPZ Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
More results

유사한 설명 - BTS7006-1EPP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
BTS7006-1EPZ INFINEON-BTS7006-1EPZ Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7010-1EPA INFINEON-BTS7010-1EPA Datasheet
1Mb / 58P
   PROFET??2 12V 1x 10 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.02 2019-10-15
BTS7008-1EPZ INFINEON-BTS7008-1EPZ Datasheet
1Mb / 59P
   PROFET??2 12V 1x 8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7012-1EPA INFINEON-BTS7012-1EPA Datasheet
1Mb / 60P
   PROFET??2 12V 1x 12 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.03 2019-10-30
BTS7008-1EPP INFINEON-BTS7008-1EPP Datasheet
1Mb / 55P
   PROFET??2 12V 1x 8.8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.04 2019-10-15
BTS7004-1EPZ INFINEON-BTS7004-1EPZ Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V 1x 4.4 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7002-1EPP INFINEON-BTS7002-1EPP Datasheet
1Mb / 55P
   PROFET??2 12V 1x 2.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.04 2019-10-15
BTS7040-1EPZ INFINEON-BTS7040-1EPZ Datasheet
1Mb / 59P
   PROFET??2 12V 1x 19 m廓Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7040-1EPA INFINEON-BTS7040-1EPA Datasheet
1Mb / 60P
   PROFET??2 12V 1x 40 m廓 PROFET??2 12V 1x 40 m廓
Rev. 1.03 2019-10-30
BTS7008-2EPA INFINEON-BTS7008-2EPA Datasheet
1Mb / 64P
   PROFET??2 12V 2x 8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.14 2019-10-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com