전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FW360 데이터시트(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

부품명 FW360
상세설명  FW360
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

FW360 데이터시트(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  FW360 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
FW360
No.7556-2/6
前ページより続く。
min
typ
max
unit
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=1A
1.8
3
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID=1A, VGS=10V
175
220
m
RDS(on)2
ID=1A, VGS=4V
220
310
m
入力容量
Ciss
VDS=20V, f=1MHz
530
pF
出力容量
Coss
VDS=20V, f=1MHz
45
pF
帰還容量
Crss
VDS=20V, f=1MHz
35
pF
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
9
ns
立ち上がり時間
tr
    〃
4
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
    〃
58
ns
下降時間
tf
    〃
25
ns
総ゲート電荷量
Qg
13
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS=10V, VGS=10V, ID=2A
2.1
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qd
2.8
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS=2A, VGS=0
0.82
1.2
V
[P-channel]
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID=− 1mA, VGS=0
− 100
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=− 100V, VGS=0
− 1
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS=± 16V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=− 10V, ID=− 1mA
− 1.2
− 2.6
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=− 10V, ID=− 1A
1.8
3
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID=− 1A, VGS=− 10V
240
315
m
RDS(on)2
ID=− 1A, VGS=− 4V
320
450
m
入力容量
Ciss
VDS=− 20V, f=1MHz
935
pF
出力容量
Coss
VDS=− 20V, f=1MHz
71
pF
帰還容量
Crss
VDS=− 20V, f=1MHz
48
pF
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
12
ns
立ち上がり時間
tr
    〃
50
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
    〃
92
ns
下降時間
tf
    〃
52
ns
総ゲート電荷量
Qg
20
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS=− 10V, VGS=− 10V, ID=− 2A
4.5
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qgd
4.5
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS=− 2A, VGS=0
0.83
1.2
V
スイッチングタイム測定回路図
[N-channel]
[P-channel]
10V
0V
VIN
FW360
ID=1A
RL=50Ω
VDD=50V
PW=10µs
D.C.
≦1%
P.G
50Ω
G
S
D
VOUT
VIN
0V
--10V
VIN
FW360
ID= --1A
RL=50Ω
VDD= --50V
PW=10µs
D.C.
≦1%
P.G
50Ω
G
S
D
VOUT
VIN


유사한 부품 번호 - FW360

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
FW30 ETC1-FW30 Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
logo
Lineage Power Corporati...
FW300A1 LINEAGEPOWER-FW300A1 Datasheet
599Kb / 20P
   dc-dc Converters 36 to 75 Vdc Input, 5 Vdc Output 250 W to 300 W
FW300B1 LINEAGEPOWER-FW300B1 Datasheet
562Kb / 20P
   FW250B1 and FW300B1 Power Modules: dc-dc Converters: 36 Vdc to 75 Vdc Input, 12 Vdc Output; 250 W to 300 W
logo
List of Unclassifed Man...
FW3012-760-NC ETC1-FW3012-760-NC Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
FW3015-760-NC ETC1-FW3015-760-NC Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com