전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

HM1410 데이터시트(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

부품명 HM1410
상세내용  2A 380KHz 18V Buck DC to DC Converter
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
홈페이지  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1410 데이터시트(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1410 데이터시트 HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1410 데이터시트 HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1410 데이터시트 HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1410 데이터시트 HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1410 데이터시트 HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1410 데이터시트 HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1410 데이터시트 HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1410 데이터시트 HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1410 데이터시트 HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Schottky Diode Selection Table
Current Surface
Mount
Through
Hole
VR (The same as system maximum input voltage)
20V
30V
40V
50V
60V
1A
1N5817
1N5818
1N5819
1N5820
1N5821
1N5822
MBR320
MBR330
MBR340 MBR350
MBR360
SK32
SK33
SK34
SK35
SK36
30WQ03
30WQ04 30WQ05
31DQ03
31DQ04
31DQ05
3A
SR302
SR303
SR304
SR305
SR306


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


데이터시트 Download

Go To PDF Page


링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn