전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

HM1173 데이터시트(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

부품명 HM1173
상세내용  Integrated 3V-0.3A LDO and single channel 2.0-7.0V 2.5A H-bridge driver chip
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
홈페이지  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1173 데이터시트(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1173 데이터시트 HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1173 데이터시트 HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1173 데이터시트 HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1173 데이터시트 HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1173 데이터시트 HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1173 데이터시트 HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1173 데이터시트 HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1173 데이터시트 HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1173 데이터시트 HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
- 8 -
3、过温保护电路
当驱动电路结温超过预设温度
(典型值为150℃)时,TSD 电路开始工作,此时控制电路强制关断所
有输出功率管,驱动电路输出进入高阻状态。
TSD 电路中设计了热迟滞,只有当电路的结温下降到预
设温度
(典型值110℃)时,电路返回正常工作状态。
4、驱动电路最大持续功耗
该系列马达驱动电路内部均设计有过热保护电路,因此当驱动电路消耗的功耗过大时,电路将进入
热关断模式,热关断状态下马达将无法正常工作。驱动电路最大持续功耗的计算公式为:
其中
150℃为热关断电路预设温度点,TA 为电路工作的环境温度(℃),θJA 为电路的结到环境的热
(单位℃/W)。
注意:驱动电路的最大持续功耗与环境温度、封装形式以及散热设计等因素有关,与电路导通内阻
并无直接关系。
5、驱动电路功耗
马达驱动电路内部功率
MOSFET 的导通内阻是影响驱动电路功耗的主要因素。驱动电路功耗的计
算公式为:
其中
IL 表示马达驱动电路的输出电流,RON 表示功率MOSFET 的导通内阻。
注意:功率
MOSFET 的导通内阻随着温度的升高而升高,在计算电路的最大持续输出电流以及功
耗时必须考虑导通内阻的温度特性。
6、驱动电路最大持续输出电流
根据驱动电路的最大持续功耗以及驱动电路功耗可计算出驱动电路的最大持续输出电流,计算公式
为:
其中的
RONT 为考虑温度特性后的功率MOSFET 导通内阻。
注意:驱动电路的最大持续输出电流与环境温度、封装形式、散热设计以及功率
MOSFET 的导通
内阻等因素有关。
7、马达内阻选择
上述分析表明,马达驱动电路的最大持续功耗有限。如果马达驱动电路所驱动马达内阻极小,其堵
转电流超过马达驱动电路所能承受的最大持续输出电流太多,则很容易导致马达驱动电路进入过热关断
状态, 玩具车在跑动或者反复前进、后退时将出现抖动的现象。在马达驱动电路选型时,必须考虑马
达的内阻。
HM1173
集成
3V-0.3A LDO 和单通道 2.0-7.0V 2.5A H 桥驱动芯片


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


데이터시트 Download

Go To PDF Page


링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn