전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

BD9P1X5EFV-C 데이터시트(HTML) 37 Page - Rohm

부품명 BD9P1X5EFV-C
상세내용  3.5 V to 40 V Input, 1 A Single 2.2 MHz Buck DC/DC Converter For Automotive
Download  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD9P1X5EFV-C 데이터시트(HTML) 37 Page - Rohm

Back Button BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 33Page - Rohm BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 34Page - Rohm BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 35Page - Rohm BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 36Page - Rohm BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 37Page - Rohm BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 38Page - Rohm BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 39Page - Rohm BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 40Page - Rohm BD9P1X5EFV-C 데이터시트 HTML 41Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 60 page
background image
37/57
TSZ02201-0J1J0AL01480-1-2
© 2019 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
08.Apr.2020 Rev.002
www.rohm.com
TSZ22111
• 15 • 001
BD9P1x5EFV-C Series
Application Examples 1 - continued
(Ta = 25 °C)
Figure 54. Load Response 1
Figure 55. Load Response 2
(VIN = 12 V, VMODE = 5 V, IOUT = 0 A to 1 A)
(VIN = 12 V, VMODE = 0 V, IOUT = 0 A to 1 A)
Figure 56. Line Response 1
Figure 57. Line Response 2
(VIN = 16 V to 8 V, IOUT = 1 A)
(VIN = 16 V to 5 V, IOUT = 1 A)
Time (1 ms/div)
IOUT (0.5 A/div)
offset 6 V
VOUT (100 mV/div)
Time (1 ms/div)
IOUT (0.5 A/div)
offset 6 V
VOUT (100 mV/div)
offset 6 V
VOUT (100 mV/div)
Time (200 µs/div)
VIN (5 V/div)
Time (200 µs/div)
VOUT (2 V/div)
VIN (2 V/div)


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


데이터시트 Download

Go To PDF Page


링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn