전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LB1946 데이터시트(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

부품명 LB1946
상세설명  LB1946
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SANYO [Sanyo Semicon Device]
홈페이지  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LB1946 데이터시트(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  LB1946 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LB1946 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
12005 MH IM ◎森田 B8-5416 No.7115-1/16
LB1946
LB1946は、PWM電流制御バイポーラ駆動(OFF時間固定方式)のステッピングモータドライバ用ICである。
本ICの特徴として、VREF電圧一定で15段階の電流設定ができ、1-2相励磁から4W1-2相励磁のマイクロ
ステップ駆動対応である。
プリンタ等のキャリッジ、紙送り用のステッピングモータのドライブに最適である。
用途
・PWM電流制御式ステッピングモータドライバ
特長
・PWM電流制御(OFF時間固定方式)
・ロジック入力シリアル・パラレル変換機能(1-2,W1-2,2W1-2,4W1-2相励磁駆動可能)
・電流減衰切換え機能(SLOW DECAY,FAST DECAY,MIS DECAYモード)
・上下出力ダイオード内蔵
・同時ON防止機能(貫通電流防止)
・ノイズキャンセル機能
・サーマルシャットダウン回路内蔵
・ロジック低電圧OFF回路内蔵
・パワーダウン機能端子付き
絶対最大定格/Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
モータ供給電圧
VBB
50
V
出力ピーク電流
IO PEAK
tw≦20
µs
1.75
A
最大出力連続電流
IO max
1.5
A
ロジック電源電圧
VCC
7.0
V
ロジック入力電圧範囲
VIN
−0.3∼VCC
V
エミッタ出力電圧
VE
1.0
V
動作周囲温度
Topr
−20∼+85
保存周囲温度
Tstg
−55∼+150
内部許容損失
Pd max
Ta=25℃ IC 単体
3.0
W
注文コード No. N7115
モノリシックデジタル集積回路
PWM
電流制御式ステッピングモータドライバ


유사한 부품 번호 - LB1946

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
LB1946 SANYO-LB1946 Datasheet
134Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
LB1946 SANYO-LB1946 Datasheet
114Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
logo
ON Semiconductor
LB1946 ONSEMI-LB1946 Datasheet
122Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
June, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LB1946 SANYO-LB1946_07 Datasheet
134Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
LB1946 SANYO-LB1946_12 Datasheet
114Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com