전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
CD43NP-220MC 데이터시트(PDF) 5 Page - Sumida Corporation |
|
CD43NP-220MC 데이터시트(HTML) 5 Page - Sumida Corporation |
5 / 6 page SPECIFICATION TYPE CD43 2-2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS Ⅰ (IN THE CASE OF REEL) NO. PART NAME STAMP INDUCTANCE [WITHIN] ※1 D.C.R. (mΩ) [MAX.] (at 20℃) RATED CURRENT (A) ※2 S.R.F. (MHz) [TYP.] SUMIDA CODE 01 CD43NP-1R ØMC 1R0 1.0μH±20% 48.7 2.70 113.8 -0289 02 CD43NP-1R4MC 1R4 1.4μH±20% 56.2 2.50 101.0 -0290 03 CD43NP-1R8MC 1R8 1.8μH±20% 63.7 2.33 92.0 -0291 04 CD43NP-2R2MC 2R2 2.2μH±20% 71.2 2.25 76.3 -0292 05 CD43NP-2R7MC 2R7 2.7μH±20% 78.7 2.16 66.6 -0293 06 CD43NP-3R3MC 3R3 3.3μH±20% 86.2 2.00 63.8 -0295 07 CD43NP-3R9MC 3R9 3.9μH±20% 93.7 1.84 53.8 -0296 08 CD43NP-4R7MC 4R7 4.7μH±20% 108.7 1.62 49.5 -0297 09 CD43NP-5R6MC 5R6 5.6μH±20% 125.7 1.48 43.2 -0298 10 CD43NP-6R8MC 6R8 6.8μH±20% 131.2 1.43 41.4 -0299 11 CD43NP-8R2MC 8R2 8.2μH±20% 146.2 1.37 35.8 -0300 12 CD43NP-1 ØØMC 100 10μH±20% 182 1.04 35.8 -0301 13 CD43NP-12 ØMC 120 12μH±20% 210 0.97 32.4 -0302 14 CD43NP-15 ØMC 150 15μH±20% 235 0.85 29.3 -0303 15 CD43NP-18 ØMC 180 18μH±20% 338 0.74 27.5 -0304 16 CD43NP-22 ØMC 220 22μH±20% 378 0.68 24.7 -0306 17 CD43NP-27 ØMC 270 27μH±20% 522 0.62 21.7 -0307 18 CD43NP-33 ØKC 330 33μH±10% 540 0.56 19.6 -0308 19 CD43NP-39 ØKC 390 39μH±10% 587 0.52 18.0 -0309 20 CD43NP-47 ØKC 470 47μH±10% 844 0.44 15.6 -0310 21 CD43NP-56 ØKC 560 56μH±10% 937 0.42 14.8 -0311 22 CD43NP-68 ØKC 680 68μH±10% 1117 0.37 13.2 -0312 |
유사한 부품 번호 - CD43NP-220MC |
|
유사한 설명 - CD43NP-220MC |