전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
CD104NP-121KC 데이터시트(PDF) 3 Page - Sumida Corporation |
|
CD104NP-121KC 데이터시트(HTML) 3 Page - Sumida Corporation |
3 / 6 page 仕 様 書 形 名 CD104 2-3.電気的特性 Ⅱ (箱梱包の場合) NO. 品 名 表示 インダクタンス [以内] ※1 D.C.R. (mΩ)[以下] (at 20℃)※2 定格電流 (A) ※3 S.R.F. (MHz) [参考値] スミダ コード 23 CD1Ø4NP-1ØØMB 100M 10μH±20% 53(40.8) 2.38 29.9 -0080 24 CD1Ø4NP-12ØMB 120M 12μH±20% 61(46.4) 2.13 29.7 -0081 25 CD1Ø4NP-15ØMB 150M 15μH±20% 70(53.9) 1.87 25.1 -0082 26 CD1Ø4NP-18ØMB 180M 18μH±20% 81(62.2) 1.73 23.0 -0083 27 CD1Ø4NP-22ØMB 220M 22μH±20% 88(67.4) 1.60 20.0 -0084 28 CD1Ø4NP-27ØMB 270M 27μH±20% 100(77.2) 1.44 18.5 -0085 29 CD1Ø4NP-33ØMB 330M 33μH±20% 120(92.0) 1.26 16.9 -0086 30 CD1Ø4NP-39ØMB 390M 39μH±20% 151(116.1) 1.20 14.9 -0087 31 CD1Ø4NP-47ØMB 470M 47μH±20% 170(130.6) 1.10 13.8 -0089 32 CD1Ø4NP-56ØKB 560K 56μH±10% 199(152.7) 1.01 12.6 -0090 33 CD1Ø4NP-68ØKB 680K 68μH±10% 223(171.6) 0.91 10.4 -0091 34 CD1Ø4NP-82ØKB 820K 82μH±10% 252(194.1) 0.85 10.0 -0092 35 CD1Ø4NP-1Ø1KB 101K 100μH±10% 344(264.9) 0.74 9.42 -0093 36 CD1Ø4NP-121KB 121K 120μH±10% 396(304.7) 0.69 8.74 -0094 37 CD1Ø4NP-151KB 151K 150μH±10% 544(418.1) 0.61 7.29 -0095 38 CD1Ø4NP-181KB 181K 180μH±10% 621(477.7) 0.56 6.53 -0096 39 CD1Ø4NP-221KB 221K 220μH±10% 721(554.5) 0.53 5.85 -0097 40 CD1Ø4NP-271KB 271K 270μH±10% 949(730.3) 0.45 5.51 -0098 41 CD1Ø4NP-331KB 331K 330μH±10% 1100(845.8) 0.42 4.91 -0100 42 CD1Ø4NP-391KB 391K 390μH±10% 1245(957.5) 0.38 4.32 -0102 43 CD1Ø4NP-471KB 471K 470μH±10% 1526(1220.6) 0.35 4.06 -0103 44 CD1Ø4NP-561KB 561K 560μH±10% 1904(1522.9) 0.32 3.55 -0104 ※1:測定周波数 L 10μH ∼ 82μH ; at 2.52 MHz 100μH ∼560μH ; at 1 kHz ※2:( )内は、標準値とする。 ※3:直流重畳特性に於て、インダクタンスが初期値より−10%となる電流、もしくは直流電流を流した時の コイルの発熱が△t=40℃となる電流とのどちらか少ない方の値。(Ta=20℃を基準とする。) 3.保存温度範囲 −40℃∼+100℃ 使用温度範囲 −40℃∼+100℃ (コイルの発熱を含む。) |
유사한 부품 번호 - CD104NP-121KC |
|
유사한 설명 - CD104NP-121KC |