전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

74LVX02 데이터시트(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

부품명 74LVX02
상세내용  LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NOR GATE WITH 5V TOLERANT INPUTS
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVX02 데이터시트(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LVX02 데이터시트 HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVX02 데이터시트 HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVX02 데이터시트 HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVX02 데이터시트 HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVX02 데이터시트 HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVX02 데이터시트 HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVX02 데이터시트 HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVX02 데이터시트 HTML 9Page - STMicroelectronics 74LVX02 데이터시트 HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
74LVX02
6/11
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.1
0.25
0.004
0.010
A2
1.10
1.65
0.043
0.065
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.19
0.25
0.007
0.010
D
8.55
8.75
0.337
0.344
E
3.8
4.0
0.150
0.157
e
1.27
0.050
H
5.8
6.2
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.4
1.27
0.016
0.050
k0°
ddd
0.100
0.004
SO-14 MECHANICAL DATA
0016019D


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


데이터시트 Download

Go To PDF Page


링크 URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn